Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP5602 Datasheet(PDF) 3 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5602
Description  LIthIum-battery lIthIum-synchronous type 3 A lithium battery charge
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5602 Datasheet(HTML) 3 Page - Billiton Ltd.

  TP5602 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 22 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
3
REV_2.1
特性
对本机电池充电:
■ 单节4.2V锂电池充电,典型3A
■ 宽工作电压,最大达到7V
■ 可旁路输出,电源功率自适应
■ 防电源反接,防电池过压4.3V双重
保护,更安全
■ 内置功率管理PMOS2,全同步开关
型模式
■ 涓流、恒流、恒压三段充电,保护
电池
■ 可编程充电电流ISET,0.1A--3A
■ 预充电涓流:
20%ISET
恒压停机电流: 20%ISET
■ 4路LED充电状态指示,最高位闪烁
■ 芯片过温度自动降功率保护,欠压
保护
■ 电池端短路保护
■ 内置多种电池保护,可无须外部保
护芯片
■ 开关频率700KHz,典型电感2.2uH
■ 4.2V±1%的充电电压控制精度
■ 采用QFN24 4mm*4mm 超小型封
升压电路:
■ 按键启动VIO,固定5V输出
■ 按键长按2.5S,升压关断,进入待机
模式
■ 可调最大输出恒流,典型输出5V3A
■ 4路LED电量状态指示,3秒后自动灭
灯(TP5602B灯为长亮),电池小
于3V报警6次保护,小于2.4V全停
机,不动作
■ 芯片过温度保护,自动降低输出电
流,欠压、过流、短路自动待机保
■ 开关频率300KHz
■ 轻载(输出<30mA)10秒后自动待机
■ 待机后电池电流低至 6uA
■ 典型输出5V 3A,4V Vbat典型输出
效率93.5%。最大输出5V 3.5A。
绝对最大额定值
■ VIN:
-10 ~ +9V
■ VBAT: -0.7V~5V
■ 最大结温:145℃
■ 工作环境温度范围:-40℃~85℃
■ 贮存温度范围:-65℃~125℃
■ 引脚温度(焊接时间10秒):260℃
应用范围
■ 移动电源
■ 便携式设备
■ 电子烟



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com