Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP5602 Datasheet(PDF) 16 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5602
Description  LIthIum-battery lIthIum-synchronous type 3 A lithium battery charge
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5602 Datasheet(HTML) 16 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP5602 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 13Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 14Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 15Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 16Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 17Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 18Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 19Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 20Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 22 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
16
REV_2.1
尤其 VIO 的电容可以尽量加大容
值和功率能力(如输出 5V2A 时用 2
个 22uF 的或 47uF 的瓷片功率电容并
联于两个 VIO 脚,如果大电流下 VIO
纹波较大或不稳定,建议外接更大电
容,如设置输出 5V3A 时,VIO 端需
接 4 个 1206 封装的 22uF 或 2 个 47uF,
或更大更稳定),并需要十分靠近芯片
VIO 脚。
热考虑
虽然 QFN24 封装的外形尺寸很
小,但其散热特性很好,然而需要 PCB
版的设计配合,最好采用一个热设计
精良的 PCB 板布局以最大幅度地增加
可使用的充电/放电电流。用于耗散 IC
所产生的热量的散热通路从芯片至引
线框架,并通过芯片底部散热片和过
孔到达 PCB 背板铜面。引脚相连的铜
箔面积应尽可能地宽阔,并向外延伸
至较大的铜面积,以便将热量散播到
周围环境中。建议至内部或背部铜电
路层的多加通孔,改善充电器的总体
热性能。当进行 PCB 板布局设计时,
电路板上与充电器无关的其他热源也
是必须予以考虑的,因为它们将对总
体温升和最大充电电流有所影响。
电感选择
充电时 FOSC=700KHz,放电时为降
低 MOS 管 的 损 耗 , FOSC 降频为
300KHz。
根据不同的输出电流要求,电感取
值 1uH-2.2uH,升压输出 5V2A 推荐使
用 2.2uH,输出 5V3A 推荐使用 1uH。
电感额定电流建议选用大于升压
输出电流 2 倍,内阻较小的功率电感,
同等情况下选用较高的电感值,系统
效率会更高。
TP5602 其他应用方案及注意事项
见后页:



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com