Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP5602 Datasheet(PDF) 19 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5602
Description  LIthIum-battery lIthIum-synchronous type 3 A lithium battery charge
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5602 Datasheet(HTML) 19 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP5602 Datasheet HTML 14Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 15Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 16Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 17Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 18Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 19Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 20Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 21Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 22Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 22 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
19
REV_2.1
TP5602 使用注意事项
1. 电路中电容都应尽量靠近芯片,而不是靠近PCB板的端口。以VIO端电容为例:
当输出为5V2A时,VIO端需接2个22uF的电容,一个放芯片VIO引脚边,一个
放USB输出口边,或两个都放在VIO引脚边;当输出为5V3A时,VIO端需接4
个22uF的电容,此时可在芯片VIO引脚处接2个22uF,USB口端接2个22uF。
2. VIO、VS、VBAT、VIN端须使用高品质陶瓷电容。VIO引脚建议使用1206封
装的瓷片电容。
3. 电感请选用电流能力足够的功率电感,主要考虑升压时的电流要求,一般大
于2倍IOUT最大电流。电感值在1uH~2.2uH之间。
4. 对于VIO及LX通过电流回路的走线应比其他电流信号线更宽。
5. 注意各电容接地线节点位置,Vint1、Vint2、VREG几个端口电容应尽量接同
一侧地线,优先靠近GND_A、GND_D、GND_P。VIO、VBAT、VS用同一侧
地线,良好连接到PCB VIO处地。
6. 使用芯片在大电流工作中,应考虑芯片底部散热片与背面PCB的良好连接,
保证散热良好。
7. TP5602 QFN芯片的维修拆、装方法:
TP5602 是超小型 QFN24 封装,拆装时建议用可调温度的热风枪。
拆:将热风枪出风口温度定义为 280-300 度,风口先对准 QFN 四边吹预
热 20 秒,风口靠近芯片中央约 10mm 之内,再对准芯片中心持续吹热芯片,
约 20~60 秒(不同的散热片时间不同),待芯片可以移动时,迅速用镊子取出。
如果芯片背面有大面积过孔或散热片,建议先用烙铁和吸锡枪从背孔处吸去
大部分焊锡。
装:1)用烙铁在 PCB QFN 贴片引脚处均匀补少量锡,或在 PCB QFN 引
脚处直接涂抹一薄层锡膏。另芯片引脚也可补少量锡。
2)用镊子捏起 QFN 芯片,热风枪对准芯片底部(有脚面)吹 5 秒,
迅速将底部表面涂抹一层助焊剂。
3)用热风枪预热 PCB 板上 QFN 焊盘,将 QFN 芯片按照脚位正确顺
序放在 PCB 的焊接位置中心,大概对齐即可。
4)用热风枪从芯片正上方对芯片吹风20~60秒,必要时芯片四周也可
以吹热,芯片会由于融化焊锡表面张力自动对齐引脚位置。如果
位置差异过大,可用镊子边吹边轻微调整,待冷却后使用。
其他更多注意事项可参考:TP56系列 应用事项。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com