Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP5602 Datasheet(PDF) 11 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5602
Description  LIthIum-battery lIthIum-synchronous type 3 A lithium battery charge
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5602 Datasheet(HTML) 11 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP5602 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 13Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 14Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 15Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 22 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
11
REV_2.1
5V,升压,轻载时自动停机。接法如
应用图 3:
(VIO 输入/输出单端口方案图 1,
用
法 1 无效)
用法 2:
按下开关后,端口接 Vint2 高电平,
手动关闭升压模式,释放后启动升压
模式,轻载自动停机。接法如下图:
R9=270k
R2=3M
C6=1uF
GND
Vint2
VIN
STOP_UP
auto_up
用法 3:
外部 MPU 控制充电模式和升压模
式,微控制器的 NMOS 开漏端直接接
auto_up,通过电阻上拉 Vint2 高电平。
MPU 关闭(拉高端口)或开启(给一个下
降沿)升压模式(无须 KEY~按键),轻载
自动停机。接法如下:
GND
auto_up
Vint2
M3
R10
R=3M
如果直接接 0 电位,VIN 掉电时不
会自动转升压模式。VIO 输出为 0。为
了防止在模式切换时 VIN 毛刺引起误
触发,auto_up 端口需要使用 RC 延时
回路,COUT 越大,需要 RC 延时越大。
一般>500mS,(3M,1uF)。
VBAT(引脚 14):电池电压端。
将电池的正端连接到此管脚。
VS
(引脚 15):电池输入/出电流检
测端。
Rsb 连接 VBAT 和 VS,作为电池
电流的取样电阻,内部有电流极性自
动判别电路。
Rsb 设置最大充电电流值,V_Ilmt
设置最大放电电流值,其他电流内部
自动调整。
Vsb=VS-VBAT
恒流充电时
Vsb=25mV
最大输入电流
ISET0=25mV/Rsb
涓流充电时
Vsb=5mV
最大输入电流
ISET1=5mV/Rsb
升压放电时
Vbsmax=4*25mV
最大放电限流约 ISET2=4*ISET0(无电
压调制时即 VIO=5V,V_Ilmt=1/5VIO)
ISET2 由内部 V_Ilmt(VIO 取样电压)。
调制时:
V_Ilmt
下降时
ISET2
减少 ,
V_Ilmt=[0-1];ISET2 有 Rsb 和 V_Ilmt
共同决定。
例如:
Rsb=25mΩ,V_Ilmt=0.5V(=1/10 VIO)
则 充 电 恒 流 ISET0=0.025/0.025=1A
5V OUT
:
ISET2=(0.025+0.075*0.5)/0.025=2.5A
输出限流 IOUT≈0.9*4.2*2.5/5=1.8A
如果 V_Ilmt=0.25(=1/20 VIO)则
ISET2=(0.025+0.075*0.25)/0.025=1.7A
输出限流 IOUT≈0.9*4.2*1.75/5=1.3A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com