Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FS9721-LP3 Datasheet(PDF) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # FS9721-LP3
Description  FS9721-LP3
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

FS9721-LP3 Datasheet(HTML) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button FS9721-LP3 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 21 page
background image
Semiconductor Corporation
Fo r tun e
富晶半 導體股 份有限 公司
富晶半导体股份有限公司
TEL : +886-2-2809-4742
- 9 -
TD-0404023
Ver. 1.6
http://www.fsc.com.tw
FAX: +886-2-2809-4874
FS9721_LP3
4,000 格 数字多用电表专用集成电路
十一、按键定义
11.1 RANGE (自动 / 手动量程切换)
RANGE 键为自动/手动量程键,以触发方式动作,开机时预设为自动量程。按一下即切换为手动量程。
在手动量程模式下每按一下往上跳一档,到最高档后继续再按此键则跳至最低档,依次循环。如按此键
超过2秒则切换回自动量程状态。频率及电容测量不能手动量程。
11.2 HOLD /BLCTR (读数保持/背光控制)
HOLD /BLCTR键为读数保持/背光控制键,以触发方式动作,功能为: 保持显示读数/背光控制。按此键
时显示值被锁定,一直保持不变,再按此键时,锁定状态被解除,进入通常测量状态;频率测量时,没有
Hold功能。
当按着该键不动超过2秒时,背光打开,在背光打开的状态下按该键超过2秒,背光即关闭。
11.3 REL (相对值测量)
REL键为相对值测量键,以触发方式动作,除Hz/Duty功能外都可作相对值测量。
11.4 SELECT (功能切换)
SELECT为功能选择键,以触发方式动作,用此按键可作为测量功能选择。
11.5 RS232(串行输出控制)
RS232为串行输出控制键,以锁定方式工作,该键合上时,LCD上显示RS232符号,表示仪表进入数据传
输状态,可以向外传输数据,该键开路则退出,数据传输状态即停止。
11.6 HZ/DUTY(频率/占空比)
HZ/DUTY为频率/占空比选择键,以触发方式动作,在频率测量档位,按该键可以选择频率或占空比测
量模式;在交/直流电压或交/直流电流档位,按该键可以进行电压/频率/占空比或电流/频率/占空比
测量模式选择。
11.7 RESET(复位键)
RESET为复位键,以触发方式动作,按该键使微处理器复位。
注意:若无需手动复位功能,就不要使用S2。
十二、其它功能
12.1 自动关机
在测量过程中,功能按键和档位开关在30分钟内均无动作时,仪表会“自动关机”(等待模式)。
按着SELECT键打开电源,自动关机功能被取消。
在RS232工作状态下,自动关机功能被取消。
12.2 蜂鸣器
当按任何按键时,如果该功能按键有效,蜂鸣器会发 一声(约0.25秒〜1秒)。通断检测时电阻小于
50Ω蜂鸣器发声。
12.3 背光
有背光驱动输出,以控制背光电路的开和关,当光线暗淡视觉不好时提供读数的方便,按HOLD /BLCTR
键超过约2秒时背光打开;再按该键超过2秒,背光关闭。
注意:背光驱动输出只能提供控制背光开关信号,而不能直接驱动发光组件。
12.4 串行数据输出
有串行数据输出功能,当仪表与有串行输入接口(RS232)的设备如计算机等连接时,可将测量的数据
(包括符号)输出,便于对测量结果进行记录、分析、处理和打印等。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com