Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FS9721-LP3 Datasheet(PDF) 14 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # FS9721-LP3
Description  FS9721-LP3
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

FS9721-LP3 Datasheet(HTML) 14 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button FS9721-LP3 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 21 page
background image
Semiconductor Corporation
Fo r tun e
富晶半 導體股 份有限 公司
富晶半导体股份有限公司
TEL : +886-2-2809-4742
- 13 -
TD-0404023
Ver. 1.6
http://www.fsc.com.tw
FAX: +886-2-2809-4874
FS9721_LP3
4,000 格 数字多用电表专用集成电路
13.9
档位切换及功能控制电路
S3~S4,S10~S13 和 S15~S16 为档位切换开关,
S3~S4 的功能说明见 10.3;S15 ~S16 的功能说明见
10.4;S10~ S13 的功能的说明见 10.1;S14 是 RS232
输出控制开关。S2 及 S5~S9 为功能选择开关,为触
发式开关,其功能见“按键定义”和“其它功能”
说明。
实际应用中,这些开关和按键哪些该用和不该
用要视具体情况而定。
S4
S10
S11
S12
S13
S6
S7
S8
S9
S5
S2
C6
10nF
VDD
FS9721_LP3
HOLD
REL
RANGE
SELECT
LCDC1
MEA1
MEA2
MEA3
MEA4
RST
HZ/DUTY
S3
LCDC2
R1 100k
S14
S15
S16
ENTX
ADPC2
ADPC1
图 20
档位切换及功能控制电路
13.10 交流整流电路
图 21 是 FS9721_LP3 是平均值整流电路图,电路中,交流信号经 R26 进入 IC,由 R26 与 R25,R24,R23,
R22 进行分压,分压后的交流信号由 OP1O 脚出来,整流后由 ADIP 脚和 ADIN 脚进入 IC,VR2 可调整信号的
大小以作交流测量的校准。
交流 400mV 档经 10 倍放大器放大。
图 22 是峰值整流电路图,图 23、图 24 和图 25 是真有效值整流电路图,三种形式用户可以根据需要
任选其一。
+
_
+
_
+
_
R9
90k
R7
10k
C11
4.7¦ÌF
R13
28.5k
VR2
2k
R12 22k
R14 22k
C8 0.47¦ÌF
C10
0.47¦ÌF
D1
D2
R11
100k
R15
100k
C12
27nF
C9
27nF
To Digit Part
INL
INH
To ADC V-
To ADC V+
ADIP
ADIN OP2O
OP2N
OP1O
OP1N
To ADC V+
FS9721_LP3
OP2P
图 21
平均值整流电路
+
_
+
_
+
_
R9
90k
R7
10k
C11
4.7¦ÌF
R13
28.5k
VR2
R12
22k
R14
22k
D1
D2
C12
27nF
To Digit Part
INL
INH
To ADC V-
To ADC V+
ADIP
ADIN OP2O
OP2N
OP1O
OP1N
To ADC V+
FS9721_LP3
OP2P
图 22
峰值整流电路



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com