Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FS9721-LP3 Datasheet(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # FS9721-LP3
Description  FS9721-LP3
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

FS9721-LP3 Datasheet(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  FS9721-LP3 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 21 page
background image
Semiconductor Corporation
Fo r tun e
富晶半 導體股 份有限 公司
富晶半导体股份有限公司
TEL : +886-2-2809-4742
- 3 -
TD-0404023
Ver. 1.6
http://www.fsc.com.tw
FAX: +886-2-2809-4874
FS9721_LP3
4,000 格 数字多用电表专用集成电路
一、简介
FS9721_LP3 是高性能、低功耗、3 3/4 位(4000 Counts)带微处理器的模/数变换器(ADC+MCU)
,
内部包含有 8 位微处理器,低噪声、高稳定运算放大器,交流整流运算放大器,电压提升电路及稳压电
源,高稳定带隙基准电源,自动量程转换及功能控制电路,蜂鸣器驱动电路,时钟振荡电路,背光显示
控制电路,液晶显示驱动电路等。
由于 FS9721_LP3 带有微处理器,通过输入/输出口(I/O)可以进行逻辑功能控制,用 MEA1〜MEA4
脚进行编码的组合,就可以实现各种功能的测量; 可以通过编码设置,构成全自动量程测量仪表。设
置 RANGE, SELECT, HOLD/BLCTR, REL, HZ/DUTY,RS232,RESET 按键,可以通过触发这些按键实现量程
选择,功能切换,读数保持,背光显示,相对值、频率和占空比测量,数据传输和复位等功能。
FS9721_LP3 有串行数据输出功能,用户可将仪表与计算机等设备相连,便于对测量数据进行记录、
分析、处理和打印。
有自动关机功能,当仪表旋钮和按键在 30 分钟内均无动作时,它会进入休眠状态,以节省电能。仪
表使用过程中若不需要自动关机时,也可以在使用时取消该功能。
FS9721_LP3 以大规模集成电路技术制造,极大地提高了产品的可靠性,使设计简单,体积小;电
源电压低,功耗小,便于使用电池供电,特别适用于掌上型仪表。
FS9721_LP3 是带微处理器的多功能测量模/数变换器,只要加上少量外部元器件,就可以构成一台
精度高、功能多、成本低的测量仪表。
二、FS9721 与 FS9711 的异同点
FS9721 是 FS9711 的改进版本和替代品,引出脚和基本功能与 FS9711 完全相同,FS9721_LP1 完全可以
替换 FS9711-LP1。FS9721 是在 FS9711 的基础上加以改进的,FS9721 的一些特性优于 FS9711,具体如下:
2.1
VB 与 VSS 之间的 1MΩ电阻换成 0.1μF 的电容,VDD 与 98 脚之间反接一只二极管;
2.2
FS9721 工作电流为 1.0mA 左右,而 FS9711 为 1.3mA;
2.3
FS9721 在电压、电流测量模式下测量频率的灵敏度高于 FS9711 一倍以上;
2.4
FS9721 电容测量时受电源电压的影响较小;
2.5
FS9721 电流测量的取样电压有所改善,可达 40mV/400mV;
2.6
FS9721 交流电压测量回零情况比 FS9711 好;
2.7
FS9721 的裸片面积略小于 FS9711。
三、特征
3.1
最大显示:4000(频率 4999)。
3.2
转换速率:3 次/秒。
3.3
极性指示:自动。
3.4
工作电压:2.4V~3.6V。
3.5
工作电流:≤1mA
3.6
低电指示:约为 2.4 V。
3.7
蜂鸣频率:约为 2.7kHz。
3.8
数据输出:RS232 (串行)。
3.9
交流整流:内置运算放大器。
3.10 功能按键:RANGE,SELECT,HOLD/BLCTR,REL,HZ/DUTY,RS232,RESET。
3.11 自动关机:30 分钟。
2.12 有单位符号和背光显示。
四、可测量种类
4.1
直流电压:400.0mV,4.000V,40.00V,400.0V,1000V。
4.2
交流电压:400.0mV,4.000V,40.00V,400.0V,750V。
4.3
直流电流:400.0μA / 4000μA,40.00mA / 400.0mA,10.00A。
4.4
交流电流:400.0μA / 4000μA,40.00mA / 400.0mA,10.00A,400.0A / 4000A(ACA)。
4.5
电
阻:400.0Ω,4.000kΩ,40.00kΩ,400.0kΩ,4.000MΩ,40.00MΩ。
4.6
电
容:51.20nF,512.0nF,5.120μF,51.20μF,100.0μF(30Sec)。
4.7
频
率:5.000Hz,50.00Hz,500.0Hz,5.000kHz,50.00kHz,500.0kHz,5.000MHz
4.8
占 空 比:0.1%~99.9%。
4.9
二 极 管:0V~1.5 V。
4.10 通断检测:低于 30Ω时发声。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com