Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FS9721-LP3 Datasheet(PDF) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # FS9721-LP3
Description  FS9721-LP3
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

FS9721-LP3 Datasheet(HTML) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button FS9721-LP3 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 21 page
background image
Semiconductor Corporation
Fo r tun e
富晶半 導體股 份有限 公司
富晶半导体股份有限公司
TEL : +886-2-2809-4742
- 7 -
TD-0404023
Ver. 1.6
http://www.fsc.com.tw
FAX: +886-2-2809-4874
FS9721_LP3
4,000 格 数字多用电表专用集成电路
9.2
电气参数
符号
参
数
测试条件
最小
典型
最大
单位
VDD
推荐工作电压
2.4
3
.0
3.6
V
IDD
工作电流
在 DCV 模式
1.5
2
mA
IPO
休眠电流
在自动关机状态
5
μ
A
VIH
数字高电平
VDD-0.5
V
VIL
数字低电平
0.5
V
AGND
模拟地
VDD/2
-3%
VDD/2
VDD/2
+3%
V
VDDA
模拟电源
3.6
3.9
4.2
V
VBAND
内置带隙电源
相对 AGND
1.1
1.25
1.4
V
带隙电源随电源
电压波动系数
VDD=2.4~3.6
2
mV/V
REFI
推荐使用基准电压
相对
AGND
0.4
V
VBATT
低电压检测
2.25
2.4
2.55
V
FLCD
液晶显示基频
32
Hz
VLCD
液晶显示峰对峰驱动电压
2.8
3
3.2
V
FBEEP
蜂鸣器频率
2.7
kHz
FRS232
RS232 传输率
2400
bps
IRSOUT
RS232 传输高电平电流
VOH=2V
2
mA
“0”输入读数
DC ADPxl,输入=0V
-0.001
0.000
0.001
线性 (线性最大偏差)
DC ADPxl,
输入满量程±
400.0mV
-1
0
+1
digits
交流测量带宽误差
AC ADPxl 输入
240mVrms20Hz~1kHz
0.2
%
Rcc
通断检测值
10
60
Ohm
ADC 测量溢出数
4050
counts
自动量程向上跳档数位
4000
counts
自动量程向下跳档数位
360
counts
VIL(对 AGND)
-60
mV
VFREA
频率计数电平
(Hz/Duty 控制)
VIH(对 AGND)
60
mV
FMAXA
最大频率输入
(Hz/Duty 控制)
Vpp=±100mV
方波输入
500k
Hz
*1
占空比测量误差
(Hz/Duty 控制)
Vpp=±100mV
方波输入
1
μ
s
VIL(对 AGND)
-600
mV
VFRED
频率计数器输入电平
(MEAS=0101)
VIH(对 AGND)
600
mV
FMAXD
频率计数器输入频率
(MEAS=0101)
Vpp=±600mV
方波输入
5M
Hz
*1
占空比测量误差
(MEAS=0101)
Vpp=±600mV
方波输入
100
ns
5.120nF 档位
5%+25
digits
51.20 nF 档位
2%+10
digits
512.0 nF 档位
0.5%+3
digits
5.120μF 档位
1%+2
digits
在相对值测量状态
下电容测量精度
(以
400.0nF 档位
标准调整)
51.20μF 档位
1.5%+2
digits
*1 Duty
Cycle 测量方波时,其测量误差主要来自比较器本身可解析的脉冲宽度误差。例如:测量 100kHz
方波信号时,可将方波信号分成 1000 等份(1000Counts)
,每一等份为 10 ns,所以在 Duty Cycle 测量时
最大误差为(100ns /10ns)=10Counts,输出 50.0%信号可能量到 50.0%±1.0%,大于 99%或小于 1%的信号,
可能无法测量到,将显示 0.00%。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com