Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FS9721-LP3 Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # FS9721-LP3
Description  FS9721-LP3
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

FS9721-LP3 Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  FS9721-LP3 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
Semiconductor Corporation
Fo r tun e
富晶半 導體股 份有限 公司
富晶半导体股份有限公司
TEL : +886-2-2809-4742
- 1 -
TD-0404023
Ver. 1.6
http://www.fsc.com.tw
FAX: +886-2-2809-4874
FS9721_LP3
4,000 格 数字多用电表专用集成电路
注意!
ESD 敏 感 器 件
注
意
1. 为了用好 FS9721_LP3,请仔细阅读本说明书。
2. 本说明书提供的各应用电路图及各图中的组件规格,仅供参考,实际应用中电
路形式、组件规格和参数要根据各具体情况而定,才能保证达到设计要求。
3. 用 FS9721_LP3 作测量仪表时,要注意各输入端的过电压、过电流保护,以免
在过电压、过电流情况下造成 FS9721_LP3 和仪表的损坏。
4. 本器件的“自动关机”,是指一种休眠状态,在休眠状态下,仍要消耗微小的
电流(小于
5μA),若长期不用,最好切断电源。
5. FS9721_LP3 是带微处理器的高精度、多功能模/数变换器,应用 FS9721_LP3
时 PCB 的设计、元器件的摆放要考虑抗干扰的措施,尽量减少外部引入的干
扰和内部的交叉干扰,以期求得满意的效果。
6. 本说明书是 2004 年 3 月版,随着产品的改进和提高,有些参数和电路会有些
变动,变动时,恕不一一通知,若有问题,请直接与本公司联系。
当心:
ESD(electrostatic discharge) 敏感器件,输入端虽有保护,由于器件没有
安装在板上会招致高压静电的击穿而造成永久性损坏。没使用的器件应
存放导电膜中或将所有输入端短路。在器件插入板上插座之前,保护膜
应与插座短路放电。芯片的邦定要注意环境的温、湿度。湿度不要低于
75%RH。邦定设备要良好接地, 操作人员要穿防静电服,戴好接地环。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com