Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FS9721-LP3 Datasheet(PDF) 16 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # FS9721-LP3
Description  FS9721-LP3
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

FS9721-LP3 Datasheet(HTML) 16 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button FS9721-LP3 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 21 page
background image
Semiconductor Corporation
Fo r tun e
富晶半 導體股 份有限 公司
富晶半导体股份有限公司
TEL : +886-2-2809-4742
- 15 -
TD-0404023
Ver. 1.6
http://www.fsc.com.tw
FAX: +886-2-2809-4874
FS9721_LP3
4,000 格 数字多用电表专用集成电路
13.11
电压测量
电压测量见图 26。
电压测量时,被测电压由电阻 R26 输入,DCmV
不分压,直接进入 IC;4V、40V、400V、1000V 档
电压由 R25、R24、R23、R22 与 R26 分压取得输入
电压的 1/10、1/100、1/1000、1/10000,再送入
IC。调整 VR1 的阻值可以对测量进行校准。
ACmV 电压是由 R26 进入通过 R25、R26 的分压
得到其电压的 1/10 再经内部放大 10 倍而完成测
量,所以 R9、R7 的精度也决定 ACmV 电压的测量精
度。
REFI
REFO
TENM
ONEM
HUNK
TENK
ONEK
SGND
PTC
1k
V
FS9721_LP3
R8
40k
R26
10M
R25
1.111M
R24
101.01k
R23
10k
R22
1k
R31
1k
R6
20k
VR1
10k
COM
V
J4
图 26
电压测量
分压公式为:Vout=Vin ×[Rs/(R26+Rs)]
Rs 为 R25、R24、R23 或 R22,因此,R22、R23、
R24、R25、R26 的精度决定各量程的测量精度。
电压测量分压示意如图 27。
Vout=0.1V
Vout=0.1V
Vout=0.1V
Vout=0.1V
Vin=1V
Vin=10V
Vin=100V
Vin=1000V
R26
10M
R26
10M
R26
10M
R26
10M
R25
1.111M
R24
101.01k
R23
10k
R22
1k
图 27
分压电路示意图
13.12
交/直流 mV 电压测量
交/直流 mV 电压测量见图 28。
交/直流 mV 电压由 ADP 输入线性较好,但要注
意过压保护,以免造成损坏。
REFI
REFO
SGND
PTC
1k
V
COM
mV
J9
FS9711_LP3
ADP
Q1
Q2
R6
20k
R27
100k
R8 40k
R31
1k
VR1
10k
图 28
交/直流 mV 电压测量
13.13 电流测量
电流测量有 A、B 两种模式,区别如下:
A
B
TSTB 开路
TSTB 接 VSS
模式
档位
量
程
取样
电阻
量
程
取样
电阻
A
10A
0.01
Ω
10A
4A
0.01
Ω
mA
400mA
40mA
10Ω
400mA
40mA
1Ω
μA
4000μA
400μA
1kΩ
4000μA
400μA
100
Ω
最大
压降
4V
0.4V
在 TSTB 脚悬空模式中,电流信号由 R19 进入
IC。
μA 档的取样电阻是 R16+R17+R29,mA 档的取
样电阻是 R16+R29,10A 档的取样电阻是 R29。通过
切换拨盘档位开关分别测量,当测μA 时,J10 断
开,J11、J3 合上;当测 mA 时,J11 断开,J10、
J3 合上;当用 10A 档测大电流时,J10、J11 断开,
J3 合上。
μA,mA 和 10A 三档产生的电压降最大为 4V。
这些电压送入电压比较器进行比较,若小于 400mV,
该电压信号直接进入 A/D 变换器;若大于 400mV 则
产生自动跳档信号,内部电子开关 K 合上,使 SMV
和 DT(SA)接通,由 R18 和 R19 分压,取其电压信
号的 1/10 送入 A/D 变换器。
电阻 R16,R17,R29 及 R18, R19 的精度影响
电流测量的精度。
R19
900k
R31
1k
R17
990
R16
9.99
R28
0.01
R18
100k
¦ÌA/mA
0.5A/250V
10A
10A/250V
J7
J1
COM
SMV
DT
SA
SGND FS9721_LP3
J2
K
图 29
电流测量(A)
在 TSTB 接 VSS 模式中,
电流信号由 SA 进入 IC。
电流测 量时 ,μA 档的 取样电 阻是
R16+R17+R28,mA 档的取样电阻是 R16+R28,10A 档
的取样电阻是 R28。通过切换拨盘档位开关分别测
量。当测μA 时,J1 断开,J7 合上;当测 mA 时,
J7 断开,J1 合上;大电流则由 10A 端口进入。
μA,
mA 和 10A 三档产生的电压降最大为 0.4V。
这些电压送入电压比较器进行比较,若小于 40mV,
则送入 10 倍放大器放大后再送入 A/D 变换器;若
大于 40mV 则作自动跳档信号,在微处理器控制下
往上跳一档并将该电流信号直接送入 A/D 变换器。
电阻 R16,R17,R28 及 R7,R9 的精度影响电
流测量的精度。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com