Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FS9721-LP3 Datasheet(PDF) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # FS9721-LP3
Description  FS9721-LP3
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

FS9721-LP3 Datasheet(HTML) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button FS9721-LP3 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers FS9721-LP3 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 21 page
background image
Semiconductor Corporation
Fo r tun e
富晶半 導體股 份有限 公司
富晶半导体股份有限公司
TEL : +886-2-2809-4742
- 5 -
TD-0404023
Ver. 1.6
http://www.fsc.com.tw
FAX: +886-2-2809-4874
FS9721_LP3
4,000 格 数字多用电表专用集成电路
八、脚位描述
8.1 脚位描述
封装片
裸片
符
号
I/O
描
述
1
1
OP2N
I
交
/直流转换运算放大器反向输入端
2
NC
空脚
3
2
OP2O
O
交
/直流转换运算放大器输出端
4
3
AD1P
I
交流测量之
ADC 正输入端
5
NC
空脚
6
4
AD1N
I
交流测量之
ADC 负输入端
7
NC
空脚
8
5
SA
I
电流测量之
ADC 输入端
9
6
SGND
I
模拟接地之
ADC 负输入端
10
7
ADP
I
额外
ADC 输入正端
11
8
DT
I/O
二极管测量分压电阻连接点
12
NC
空脚
13
9
SMV
I
高阻电压输入端
/电阻/二极管测量分压电阻连接点
14
10
CRES1
I/O
电阻测量待测点的滤波电容连接点
15
11
RL
I
电阻测量参考电压负输入端
16
12
NC
空脚
17
13
RCAP
I/O
电容测量校准电阻连接点
18
14
ONEK
I/O
1kΩ电阻连接点
19
NC
空脚
20
15
TENK
I/O
10kΩ电阻连接点
21
NC
空脚
22
16
HUNK
I/O
101.010kΩ电阻连接点
23
NC
空脚
24
17
ONEM
I/O
1.111MΩ电阻连接点
25
NC
空脚
26
18
TENM
I/O
10MΩ电阻连接点
27
19
CRES2
I/O
电压、电阻测量稳压电压源电容连接点
28
20
TSTB
I
电流测量模式选择(见
13.14 电流测量)
29
21
ADPC1
I
最大输入电压 400mV/40mV 选择(见
10.4 说明)
30
22
ADPC2
I
量测信号直流/交流选择(见 10.4 说明)
31
23
SELECT
I
测量功能选择
32
24
RANGE
I
自动
/手动量程选择
33
25
REL
I
相对值测量
34
26
HOLD/ BLCTR
I
读数保持
/背光控制
35
27
HZ/DUTY
I
频率
/占空比测量选择
36
28
CAP
I
电容测量功能选择
37
29
MEA4
I
测量功能选择
38
30
MEA3
I
测量功能选择
39
31
MEA2
I
测量功能选择
40
32
MEA1
I
测量功能选择
41
33
LCDC1
I
与
LCDC2 作自定义符号显示组合(见 10.3)
42
34
LCDC2
I
与
LCDC1 作自定义符号显示组合(见 10.3)
43
35
TSTA
I
测试用
44
36
VSS
I
电源输入负端
45
NC
空脚
46
37
AGND
I
模拟信号接地点
47
NC
空脚
48
38
VDD
I
电源输入正端
49
NC
空脚
50
NC
空脚
51
NC
空脚
52
39
VB
I
偏置电压输入端
53
NC
空脚



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com