Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LSM6DST Datasheet(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

Part # LSM6DST
Description  iNEMO inertial module: always-on 3D accelerometer and 3D gyroscope
PDF  180 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LSM6DST Datasheet(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button LSM6DST Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LSM6DST Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LSM6DST Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LSM6DST Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LSM6DST Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LSM6DST Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LSM6DST Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics LSM6DST Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics LSM6DST Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 180 page
background image
DocID033525 Rev 2
7/180
LSM6DST
Contents
180
13.18 FSM_ENABLE_B (47h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
13.19 FSM_LONG_COUNTER_L (48h) and
FSM_LONG_COUNTER_H (49h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
13.20 FSM_LONG_COUNTER_CLEAR (4Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
13.21 FSM_OUTS1 (4Ch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
13.22 FSM_OUTS2 (4Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
13.23 FSM_OUTS3 (4Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
13.24 FSM_OUTS4 (4Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
13.25 FSM_OUTS5 (50h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
13.26 FSM_OUTS6 (51h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
13.27 FSM_OUTS7 (52h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
13.28 FSM_OUTS8 (53h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
13.29 FSM_OUTS9 (54h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
13.30 FSM_OUTS10 (55h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
13.31 FSM_OUTS11 (56h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
13.32 FSM_OUTS12 (57h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
13.33 FSM_OUTS13 (58h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
13.34 FSM_OUTS14 (59h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
13.35 FSM_OUTS15 (5Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
13.36 FSM_OUTS16 (5Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
13.37 EMB_FUNC_ODR_CFG_B (5Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
13.38 STEP_COUNTER_L (62h) and STEP_COUNTER_H (63h) . . . . . . . . . 147
13.39 EMB_FUNC_SRC (64h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
13.40 EMB_FUNC_INIT_A (66h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
13.41 EMB_FUNC_INIT_B (67h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
14
Embedded advanced features pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
15
Embedded advanced features register description . . . . . . . . . . . . . . 152
15.1
Page 0 - Embedded advanced features registers . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
15.1.1
MAG_SENSITIVITY_L (BAh) and MAG_SENSITIVITY_H (BBh) . . . . 152
15.1.2
MAG_OFFX_L (C0h) and MAG_OFFX_H (C1h) . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
15.1.3
MAG_OFFY_L (C2h) and MAG_OFFY_H (C3h) . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
15.1.4
MAG_OFFZ_L (C4h) and MAG_OFFZ_H (C5h) . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
15.1.5
MAG_SI_XX_L (C6h) and MAG_SI_XX_H (C7h) . . . . . . . . . . . . . . . . 154



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com