Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LSM6DST Datasheet(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

Part # LSM6DST
Description  iNEMO inertial module: always-on 3D accelerometer and 3D gyroscope
PDF  180 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LSM6DST Datasheet(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button LSM6DST Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LSM6DST Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LSM6DST Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LSM6DST Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LSM6DST Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LSM6DST Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics LSM6DST Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics LSM6DST Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics LSM6DST Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 180 page
background image
Contents
LSM6DST
8/180
DocID033525 Rev 2
15.1.6
MAG_SI_XY_L (C8h) and MAG_SI_XY_H (C9h) . . . . . . . . . . . . . . . . 154
15.1.7
MAG_SI_XZ_L (CAh) and MAG_SI_XZ_H (CBh) . . . . . . . . . . . . . . . . 155
15.1.8
MAG_SI_YY_L (CCh) and MAG_SI_YY_H (CDh) . . . . . . . . . . . . . . . 155
15.1.9
MAG_SI_YZ_L (CEh) and MAG_SI_YZ_H (CFh) . . . . . . . . . . . . . . . . 156
15.1.10 MAG_SI_ZZ_L (D0h) and MAG_SI_ZZ_H (D1h) . . . . . . . . . . . . . . . . 156
15.1.11 MAG_CFG_A (D4h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
15.1.12 MAG_CFG_B (D5h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
15.2
Page1 - Embedded advanced features registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
15.2.1
FSM_LC_TIMEOUT_L (7Ah) and FSM_LC_TIMEOUT_H (7Bh) . . . . 158
15.2.2
FSM_PROGRAMS (7Ch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
15.2.3
FSM_START_ADD_L (7Eh) and FSM_START_ADD_H (7Fh) . . . . . . 159
15.2.4
PEDO_CMD_REG (83h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
15.2.5
PEDO_DEB_STEPS_CONF (84h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
15.2.6
PEDO_SC_DELTAT_L (D0h) & PEDO_SC_DELTAT_H (D1h) . . . . . . 160
16
Sensor hub register mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
17
Sensor hub register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
17.1
SENSOR_HUB_1 (02h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
17.2
SENSOR_HUB_2 (03h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
17.3
SENSOR_HUB_3 (04h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
17.4
SENSOR_HUB_4 (05h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
17.5
SENSOR_HUB_5 (06h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
17.6
SENSOR_HUB_6 (07h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
17.7
SENSOR_HUB_7 (08h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
17.8
SENSOR_HUB_8 (09h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
17.9
SENSOR_HUB_9 (0Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
17.10 SENSOR_HUB_10 (0Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
17.11 SENSOR_HUB_11 (0Ch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
17.12 SENSOR_HUB_12 (0Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
17.13 SENSOR_HUB_13 (0Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
17.14 SENSOR_HUB_14 (0Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
17.15 SENSOR_HUB_15 (10h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
17.16 SENSOR_HUB_16 (11h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
17.17 SENSOR_HUB_17 (12h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com