Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

L99ASC03TR Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # L99ASC03TR
Description  Brushless / sensorless 3-phase motor pre-driver for automotive applications
PDF  73 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L99ASC03TR Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  L99ASC03TR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L99ASC03TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L99ASC03TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L99ASC03TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L99ASC03TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L99ASC03TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L99ASC03TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L99ASC03TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L99ASC03TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 73 page
background image
Contents
L99ASC03
2/73
DocID023504 Rev 7
Contents
1
Block diagram and pin descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2
Device description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.1
Supply pins (VS, VSREG, VSMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.1.1
VS, VSREG and VSMS overvoltage warning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.1.2
VS, VSREG and VSMS overvoltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.1.3
VS, VSREG and VSMS undervoltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2
VDD (5V) voltage regulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.3
NRES reset output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
2.4
Watchdog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.5
Device operating modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.5.1
Active Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.5.2
Flash Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.5.3
VDD Standby Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.5.4
VBAT Standby Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.5.5
Device mode state diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.5.6
Functional overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.6
DIS pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.7
INH pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.8
Thermal warning and thermal shutdown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.8.1
Normal mode: TEMPM = ‘0’ (TW1, TSD1, TSD2) . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.8.2
Warning mode: TEMP = ‘1’ (TW1, TW2, TSD2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.9
Wake-up events . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.10
Charge pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.11
Gate drivers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.12
Drain-source monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.12.1
Drain-source monitoring in ON state (short-circuit detection) . . . . . . . . 22
2.12.2
Drain-source monitoring in OFF state (open-load / short-circuit detection)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.13
Current-sense amplifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.14
Overcurrent detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.15
BEMF module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.15.1
BEMF comparator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com