Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LSM9DS0TR Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # LSM9DS0TR
Description  iNEMO inertial module 3D accelerometer, 3D gyroscope, 3D magnetometer
PDF  74 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LSM9DS0TR Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  LSM9DS0TR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics LSM9DS0TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LSM9DS0TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LSM9DS0TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LSM9DS0TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LSM9DS0TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LSM9DS0TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LSM9DS0TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LSM9DS0TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 74 page
background image
Contents
LSM9DS0
4/74
DocID024763 Rev 2
8.9
OUT_X_L_G (28h), OUT_X_H_G (29h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
8.10
OUT_Y_L_G (2Ah), OUT_Y_H_G (2Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
8.11
OUT_Z_L_G (2Ch), OUT_Z_H_G (2Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
8.12
FIFO_CTRL_REG_G (2Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
8.13
FIFO_SRC_REG_G (2Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
8.14
INT1_CFG_G (30h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
8.15
INT1_SRC_G (31h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
8.16
INT1_THS_XH_G (32h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
8.17
INT1_THS_XL_G (33h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
8.18
INT1_THS_YH_G (34h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
8.19
INT1_THS_YL_G (35h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
8.20
INT1_THS_ZH_G (36h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
8.21
INT1_THS_ZL_G (37h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
8.22
INT1_DURATION_G (38h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
8.23
OUT_TEMP_L_XM (05h), OUT_TEMP_H_XM (06h) . . . . . . . . . . . . . . . 52
8.24
STATUS_REG_M (07h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
8.25
OUT_X_L_M (08h), OUT_X_H_M (09h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
8.26
OUT_Y_L_M (0Ah), OUT_Y_H_M (0Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
8.27
OUT_Z_L_M (0Ch), OUT_Z_H_M (0Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
8.28
WHO_AM_I_XM (0Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
8.29
INT_CTRL_REG_M (12h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
8.30
INT_SRC_REG_M (13h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
8.31
INT_THS_L_M (14h), INT_THS_H_M (15h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
8.32
OFFSET_X_L_M (16h), OFFSET_X_H_M (17h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
8.33
OFFSET_Y_L_M (18h), OFFSET_Y_H_M (19h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
8.34
OFFSET_Z_L_M (1Ah), OFFSET_Z_H_M (1Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
8.35
REFERENCE_X (1Ch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
8.36
REFERENCE_Y (1Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
8.37
REFERENCE_Z (1Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
8.38
CTRL_REG0_XM (1Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
8.39
CTRL_REG1_XM (20h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
8.40
CTRL_REG2_XM (21h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
8.41
CTRL_REG3_XM (22h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com