Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5328 Datasheet(PDF) 8 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5328
Description  Integrated mobile power SOC with multiple input and output fast charge functions
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5328 Datasheet(HTML) 8 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5328 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 26 page
background image
IP5328
V1.04
Email: service@injoinic.com
8 / 26
Copyright © 2015, Injoinic Corp.
NMOS 导通电阻
下管
9
11
mΩ
VREG 输出电压
VREG
VBAT=3.7V
3.0
3.1
3.2
V
电池端待机电流
ISTB
VIN=0V,VBAT=3.7V,平均电流
100
uA
LDO 输出电流
ILDO
20
30
40
mA
LED 照明驱动电
流
IWLED
10
15
20
mA
LED 显示驱动电
流
IL1
IL2
IL3
电压下降 10%
5
7
9
mA
总 负载 轻 载 关 机
自动检测时间
T1load
负载总功率持续小于 300mW
25
32
44
s
输 出 口 轻 载 关 断
自动检测时间
T2load
VSN 到 VOUT1
(或 VOUT2、或 VBUS)
的压差持续小于 1.8mV
T1load/2
s
短按键唤醒时间
TOnDebounce
60
500
ms
打开 WLED 时间
TKeylight
1.2
2
3
s
热关断温度
TOTP
上升温度
130
140
150
℃
热关断温度迟滞
ΔT
OTP
40
℃
6. 功能描述
低电锁定与激活
IP5328在第一次接入电池时,无论电池电压是多少,芯片都是处于锁定状态的,电量灯最低位会闪4
次进行提示;在非充电状态时,如果电池电压过低触发低电关机,IP5328也会进入锁定状态。
在锁定状态,为了减小静态功耗,IP5328是没有手机插入检测功能的,也无法通过按键进行激活。此
时按键动作无法激活升压输出,但电量灯最低位会闪4次进行提示。
在锁定状态,必须要进入充电状态才能激活芯片功能。
充电
IP5328 拥有一个支持同步开关结构的恒流、恒压锂电池充电管理系统。可以自动匹配不同的充电电压
规格。
当电池电压小于3V时,采用250mA涓流充电;当电池电压大于3V,进入输入恒流充电,电池端最大充
电电流5.0A;当电池电压接近设定的电池电压时,进入恒压充电;当电池端充电电流小于300mA左右且电
池电压接近恒压电压时,停止充电。充电完成后,若电池电压低于4.1V后,重新开启电池充电。
IP5328 采用开关充电技术,开关频率 500kHz。普通 5V 输入充电时,输入功率最大 10W;快充输入
充电时,输入功率最大 18W。电池端最大充电电流可达 5.0A,充电效率最高到 94%,能缩短 3/4 的充电时
间。
IP5328 会自动调节充电电流大小,来适应不同负载能力的适配器。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com