Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5328 Datasheet(PDF) 12 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5328
Description  Integrated mobile power SOC with multiple input and output fast charge functions
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5328 Datasheet(HTML) 12 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5328 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 26 page
background image
IP5328
V1.04
Email: service@injoinic.com
12 / 26
Copyright © 2015, Injoinic Corp.
快充功能
IP5328 支持多种规格的快充形式: QC2.0/QC3.0、FCP、AFC、SFCP、MTK、Apple、Samsung。
给移动电源充电无 QC 功能,如需要支持 QC 输入功能,可以在充电输入口上自行增加高通的 QC 充电
IC(SMB1351)。
给移动电源充电可支持 FCP、AFC、SFCP 快充输入,由于 FCP、AFC、SFCP 是通过 DP/DM 进行快充握手
请求的,所以当增加了其他快充协议 IC 时,无法再支持 FCP、AFC、SFCP 快充。
移动电源给手机充电时:进入放电模式之后,自动检测 DP、DM 引脚上的快充时序,智能识别手机类
型,可支持 QC2.0/QC3.0、FCP、AFC、SFCP、MTK 协议的手机,以及苹果手机 2.4A 模式、三星手机 2A 模式、
BC1.2 普通 Android 手机 1A 模式。
支持苹果手机时:DP=DM=2.7V
支持三星手机时:DP=DM=1.2V
支持 BC1.2 时:DP 与 DM 短接
在 BC1.2 模式下,当检测到 DP 电压大于 0.325V 且小于 2V 持续 1.25s 时,初判为有快充请求,这时将
会断开 DP 与 DM 之间的短接通路,同时在 DM 下拉 20k 到地,如果持续 2ms 满足 DP 电压大于 0.325V 且小
于 2V、DM 电压小于 0.325V,则认为快充连接成功,之后就可以按照 QC2.0/QC3.0 需求输出请求的电压。
任何时候当 DP 电压小于 0.325V,则强制退出快充模式,输出电压立即回到默认 5V。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com