Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5328 Datasheet(PDF) 13 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5328
Description  Integrated mobile power SOC with multiple input and output fast charge functions
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5328 Datasheet(HTML) 13 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5328 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 26 page
background image
IP5328
V1.04
Email: service@injoinic.com
13 / 26
Copyright © 2015, Injoinic Corp.
QC2.0/QC3.0 输出电压请求规则
DP
DM
Result
0.6V
GND
5V
3.3V
0.6V
9V
0.6V
0.6V
12V
0.6V
3.3V
Continue Mode
3.3V
3.3V
保持
Continue Mode 即是 QC3.0 特有的工作模式,在该模式下,输出电压可以按照 QC3.0 的协议要求,按照
0.2V 的 step 进行精细的电压调节。
充放电路径管理
待机时:
如果 VIN 或者 VBUS 插入充电电源可直接启动充电。
如果 VBUS 上插入 USB C UFP 设备或者 VOUT 上插入用电设备,可自动开启放电功能。
如果有按键动作,VOUT1 口无论是否有负载,都会强制开启 VOUT1 输出口;VOUT2 或者 USB C 口
有负载存在才会开启,否则会保持关闭状态。所以如果方案上只用一个 VOUT 口的话,必须要保留 VOUT1,
如果不用 VOUT2 或 VBUS 时,可省略 MOS 管,但必须保留 10uF 电容。
放电时:
无按键动作的情况下,只有插了用电设备的输出口的输出路径才会打开;未连接设备的输出口的输出
路径是不会开启的。已经开启了的输出口,需待该输出口的输出电流小于约 180mA@10mOhm(即 VSN
到输出之间的压差小于 1.8mV,当 VSN 到输出之间的阻抗(含 MOS 管的阻抗)大于 10mOhm 时,阈值电流
也会等比例减小)持续一段时间后会自动关闭。
当只有 VOUT1 口输出开启时,单次短按按键是没有任何作用的;当 VOUT2 或者 USB C 口输出开启,
且处于非快充模式时,单次短按按键可强制开启 VOUT1 口;当 VOUT2 或者 USB C 口输出开启,且处于
快充模式时,第一次短按按键会关闭 VOUT2 或者 USB C 输出口的快充功能,第二次短按按键会强制开启
VOUT1 输出口,两次短按按键的间隔时间需要大于 1s,否则会触发强制关机功能。
VOUT1、VOUT2、USB C 任何一个口都可以支持所有输出快充协议,但由于该方案是单电感方案,
只能支持一个电压输出,所以只能在只有一个输出口开启的情况下才能支持快充输出。同时使用两个或者
三个输出口时,会自动关闭快充功能。
按照“典型应用原理图”所示连接,任何一个输出口已经进入快充输出模式时,当另一个输出口有用
电设备插入(按键动作等效于 VOUT1 有负载插入),会先关闭所有输出口,关闭高压快充功能,然后再开
启有设备存在的输出口,此时所有输出口仅支持 Apple、Samsung、BC1.2 模式充电。从多个用电设备减
少到只有一个用电设备时,持续约 16s 后会先关闭所有输出口(该功能需要特别注意 PCB Layout 走线,
否则自动恢复快充功能会失效,参考 Layout 注意事项),开启高压快充功能,然后再开启最后一个用电设
备存在的输出口,以此方式来重新激活设备请求快充。当只有一个输出口开启的情况下,总的输出功率小
于约 300mW 持续约 32s 时,会关闭输出口和放电功能,进入待机状态。
充电时:
VIN 口和 VBUS 口任何一个口插入电源都可以进行充电,如果都接入电源充电时,会优先使用先插入
的电源进行充电。
如果有方案需要增加使用外部的输入快充协议芯片,则增加了输入快充协议芯片的输入口需要使用 2
个背靠背的 PMOS 进行隔断控制,以防止两个口同时插入充电时,高压充电口的高压倒灌到普通充电口。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com