Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5328 Datasheet(PDF) 14 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5328
Description  Integrated mobile power SOC with multiple input and output fast charge functions
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5328 Datasheet(HTML) 14 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5328 Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 18Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 26 page
background image
IP5328
V1.04
Email: service@injoinic.com
14 / 26
Copyright © 2015, Injoinic Corp.
在单充电的模式下,会自动识别电源的快充模式,自动匹配合适的充电电压和充电电流。
标准规格不支持边充边放功能,在充电时即使输出口有设备插着也不会开启输出口。但是在移动电源
充满,且充电电源没有拔掉时,IP5328 会在输入电压为 5V(非输入快充状态)的情况下,开启输出口来给
设备充电。
边充边放(需定制)
边充边放的定制规格中,不在具备标准规格的 RSET 功能,此时 RSET 引脚的定义为:非边充边放时
输出低,边充边放时输出高。
当同时插着充电电源和用电设备时,会自动进入边充边放模式。在该模式下,芯片会自动关闭输入快
充功能(外挂输入快充协议 IC 的应用,需要将 RSET 引脚用来控制输入快充协议 IC 的使能),在 VSYS 电
压只有 5V 的情况下,开启放电路径给用电设备供电;如果 VSYS 电压大于 5.8V,为了安全考虑,不会开
启放电路径。为保证用电设备的正常充电,IP5328 会将充电欠压环路提高到 4.9V 以上,以保证优先给用
电设备供电。
在边充边放过程中,如果拔掉充电电源,IP5328 会关闭充电功能,重新启动放电功能来给用电设备供
电。为了安全考虑,同时也为了能够重新激活手机请求快充,转换过程中会有一段时间电压掉到 0V。
在边充边放过程中,如果拔掉用电设备,或者用电设备充满停止抽电持续约 16s 后会自动关闭对应的
放电路径。当放电路径都关闭,状态回到单充电模式时,会降低充电欠压环路,自动重新激活快充,加速
给移动电源充电。
手机自动检测
手机插入自动检测功能:
IP5328 自动检测手机插入, 即刻从待机态唤醒,打开升压 5V 给手机充电,省去按键操作,支持无按
键模具方案。
手机充满自动检测功能:
IP5328 通过片外的 10mOhm 电阻来检测输出的电流,当总功率小于约 300mW 持续约 32s 时,认为
所有输出口手机已经充满或者拔出,会自动关闭升压输出。
按键
KEY
WLED
3 KEY 按键接法
按键连接方式如图 3 所示,可识别长按键和短按键操作。
按键持续时间长于 60ms,但小于 2s,即为短按动作,短按会打开电量显示灯和升压输出。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com