Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5328 Datasheet(PDF) 18 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5328
Description  Integrated mobile power SOC with multiple input and output fast charge functions
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5328 Datasheet(HTML) 18 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5328 Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 18Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 19Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 20Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 21Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 22Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 26 page
background image
IP5328
V1.04
Email: service@injoinic.com
18 / 26
Copyright © 2015, Injoinic Corp.
39~49
6.25
0~39
0
VSET(电池类型设定)
IP5328 可以通过 VSET 引脚设定电池类型,从而改变电量显示阈值、给电池充电的恒压电压以及保护
电压。VSET 电阻大小和设定的电池类型如下表所示。
VSET 端电阻 Kohm
对应电池类型
NC
4.2V
120
4.35V
68
4.4V
10
4.5V
NTC 功能
IP5328 集成 NTC 功能,可检测电池温度;IP5328 在工作的时候 NTC PIN 输出 20uA 的电
流,同时检测 NTC PIN 脚的电压来判断当前电池的温度。
R1=82K
RNTC=100K
B=4100
VL=1.32V/1.44V
NTC
COMP
HT
LT
V=20uA*(R1//RNTC)
VH=0.43V/0.49V
MT
VL=0.56V
5 电池 NTC 比较
在充电状态下: NTC PIN 检测到电压为 1.32V 时代表电池低温 0 度, 停止对电池充电;
NTC PIN 检测到电压为 0.56V 时代表电池中温 45 度,充电电流减小一半;
NTC PIN 检测到电压为 0.49V 时代表电池中温 50 度,停止对电池充电;
在放电状态下: NTC PIN 检测到电压为 1.44V 时代表电池低温-15 度,停充对对外放电;
NTC PIN 检测到电压为 0.43V 时代表电池高温 55 度,停止对对外放电;
如果方案不需要 NTC, 需要在 NTC 引脚对地接 51k 电阻,不能浮空或者直接接地。
VREG
VREG 是一个常开的 3.1V LDO,负载能力 30mA。
I2C
I2C 连接方式



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com