Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5328 Datasheet(PDF) 1 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5328
Description  Integrated mobile power SOC with multiple input and output fast charge functions
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5328 Datasheet(HTML) 1 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

  IP5328 Datasheet HTML 1Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 2Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 26 page
background image
IP5328
http://www.injoinic.com/
1 / 26
Version 1.04
集成多种输入输出快充功能的移动电源 SOC
特性
同时支持多个 USB 口
 2 个 USB A 口输出
 1 个 USB B 口输入
 1 个 USB C 口输入/输出
快充规格
 任意一个口都支持快充
 集成 QC2.0/QC3.0 输出快充协议
 QC3.0 高通证书编号:4788056908-2
 集成 FCP 输入/输出快充协议
 集成 AFC 输入/输出快充协议
 集成 SFCP 输入/输出快充协议
 集成 MTK PE+ 1.1&2.0 输出快充协议
 集成 USB C DRP 协议,支持输入输出快充
 兼容 BC1.2、苹果、三星手机快充
充电规格
 电池端充电电流最高可达 5.0A
 自适应充电电流调节
 支持 4.20V、4.35V、4.40V、4.50V 电池
放电规格
 输出电流能力:
5V:3.1A
9V:2.0A
12V:1.5A
 同步开关放电 5V 2A 效率达 95%以上
 支持线补
电量显示
 内置 14bit ADC 和电量计
 支持 1 / 2 / 3 / 4 颗 LED 电量显示
 智能识别 LED 电量显示灯数目
 可调整电池电量曲线,显示灯更均匀
其他功能
 内置照明灯驱动
 自动检测手机插入和拔出
 快充状态指示
 支持按键
 智能识别负载,轻负载自动进待机
多重保护、高可靠性
 输入过压、欠压保护
 输出过流、过压、短路保护
 电池过充、过放、过流保护
 IC 过温保护
 充放电电池温度 NTC 保护
 ESD 4KV,输入耐压 25V
BOM 极简
 内置开关功率 MOS
 单电感实现充电、放电功能
深度定制
 I2C 接口,可灵活、低成本定制方案
封装 6 mm × 6 mm 0.5pitch QFN40
概述
IP5328 是一款集成 QC2.0 / QC3.0 输出快充协
议、FCP/AFC/SFCP 输入输出快充协议、MTK PE+
1.1&2.0 输出快充协议、USB C 输入输出协议、兼
容 BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂
电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理
SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
可同时支持 USB A x2,USB B,USB C 四个 USB
口,单独使用任何一个 USB 口都可以支持快充,同
时使用两个及以上输出口时,只支持 5V。
IP5328 的高集成度与丰富功能,只需一个电感
实现降压与升压功能,使其在应用时仅需极少的外
围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM
成本。
IP5328 的同步开关升压系统可提供最大 18W
输出能力,即使电池电压较低时输出 18W 仍能保持
90%以上的效率。空载时,自动进入休眠状态。
IP5328 的同步开关充电系统,提供高达 5.0A
充电电流。内置 IC 温度、电池温度和输入电压控制
环路,智能调节充电电流。
IP5328 内置 USB C 协议,可以支持 USB C 口
输入大电流充电、输出大电流放电。
IP5328 内置 14bit ADC,精确测量电池电压和
电流,可通过 I2C 访问 ADC 数据。IP5328 内置电
量计算法,可以准确获取电池电量信息。可定制电
池电量曲线,以精准显示电池电量。
IP5328 支持 1/2/3/4 颗 LED 电量显示,
智能识
别电量显示模式;支持照明功能;支持按键。
可定制功能:边充边放、给穿戴设备充电。
应用产品
移动电源、充电宝
手机、平板电脑等便携设备


Similar Part No. - IP5328

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Injoinic Technology Co....
IP5328 INJOINIC-IP5328 Datasheet
1Mb / 9P
Integrated 7 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP5328 INJOINIC-IP5328 Datasheet
1,002Kb / 11P
Integrated 9 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP5328 INJOINIC-IP5328 Datasheet
976Kb / 10P
Integrated 8 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP5328 INJOINIC-IP5328 Datasheet
897Kb / 11P
Integrated 10 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP5328 INJOINIC-IP5328 Datasheet
905Kb / 11P
Integrated 10 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
More results

Similar Description - IP5328

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Injoinic Technology Co....
IP5312 INJOINIC-IP5312 Datasheet
1Mb / 17P
3A charging, 15W discharge, integrated fast charge input and output function, mobile power supply, SOC
IP5318 INJOINIC-IP5318 Datasheet
1Mb / 27P
4.8A charging, 18W discharge, integrated input and output fast charging function mobile power supply SOC
IP5322 INJOINIC-IP5322 Datasheet
2Mb / 23P
Mobile power SOC with integrated input and output fast charge function
IP5328P INJOINIC-IP5328P Datasheet
2Mb / 27P
Mobile power SOC supporting multiple protocols such as bidirectional PD3.0 fast charging
logo
Shenzhen Tianyuan Semic...
SP4502 TPOWER-SP4502 Datasheet
580Kb / 7P
Synchronous charge and discharge mobile power SOC
SP4522 TPOWER-SP4522 Datasheet
278Kb / 6P
Synchronous charge and discharge mobile power SOC
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM5807 HMSEMI-HM5807 Datasheet
567Kb / 6P
Synchronous charge and discharge mobile power SOC
HM5914 HMSEMI-HM5914 Datasheet
597Kb / 7P
Synchronous charge and discharge mobile power SOC
logo
Injoinic Technology Co....
IP5332 INJOINIC-IP5332 Datasheet
2Mb / 24P
Support bidirectional PD3.0 fast charging and other mobile power SOC with multiple protocols
Version 0.2 2015
IP5407 INJOINIC-IP5407 Datasheet
1Mb / 13P
2A charge 2.1A / 2.4A discharge integrated DCP function mobile power SOC
V1.31 2019
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com