Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5328 Datasheet(PDF) 15 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5328
Description  Integrated mobile power SOC with multiple input and output fast charge functions
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5328 Datasheet(HTML) 15 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5328 Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 18Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 19Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 26 page
background image
IP5328
V1.04
Email: service@injoinic.com
15 / 26
Copyright © 2015, Injoinic Corp.
按键持续时间长于 2s,即为长按动作,长按会开启或者关闭照明 WLED。
小于 30ms 的按键动作不会有任何响应。
在 1s 内连续两次短按键,会关闭升压输出、电量显示和照明 WLED。
超长按 10s 可复位整个系统。
快充状态指示
Light 可以指示当前快充模式,无论充电还是放电,当进入快充模式处于非 5V 状态时,指示灯会自动
亮起。
Light
电量计和电量显示
IP5328 内置电量计功能,无需直接检测 BAT 上的电流可实现准确的电池电量计算。
IP5328 可灵活支持一颗、两颗、三颗、四颗电量显示灯方案, 通过内置智能识别算法,可
自动识别外挂几颗电量显示灯。
L3
L2
L1
L3
L2
L1
L3
L2
L1
RSET
RSET
RSET
RSET
VSET
RSET
VSET
10k
VSET
RSET
4灯模式
3灯模式
2灯模式1
VREG
L3
L2
L1
RSET
VSET
RSET
2灯模式2
VREG
10k
10k
L3
L2
L1
RSET
10k
VSET
RSET
1灯模式1
10k
D1
D2
D3
D4
D1
D2
D3
D1
D2
D1
D2
4 四颗、三颗、两颗、一颗灯 LED PIN 连接方式



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com