Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

4LS15K Datasheet(PDF) 52 Page - OSRAM GmbH

Part # 4LS15K
Description  4LS15K, 4LS10K and 4LS5K Line Scan Sensors
PDF  115 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

4LS15K Datasheet(HTML) 52 Page - OSRAM GmbH

Back Button 4LS15K Datasheet HTML 48Page - OSRAM GmbH 4LS15K Datasheet HTML 49Page - OSRAM GmbH 4LS15K Datasheet HTML 50Page - OSRAM GmbH 4LS15K Datasheet HTML 51Page - OSRAM GmbH 4LS15K Datasheet HTML 52Page - OSRAM GmbH 4LS15K Datasheet HTML 53Page - OSRAM GmbH 4LS15K Datasheet HTML 54Page - OSRAM GmbH 4LS15K Datasheet HTML 55Page - OSRAM GmbH 4LS15K Datasheet HTML 56Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 52 / 115 page
background image
Document Feedback
4LS
Functional Description
Datasheet
• PUBLIC
DS000542
• v3-01 • 2022-Nov-17
114
│ 51
������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������ = 4 × 2 × 308 = 2464 ������������������������������������
Figure 74:
Complete 8-Bit Timing Clocks with ROI On for Readout Mode 1-To-1
Parameters
Clocks
RST_CDS
100
ADC Time
280
Readout Data
308
Readout Time
334
SAMPLE
40
START_AD
2
TBTW_START_AD&RST_RAMP
1
TBTW_SAMPLE&START_AD
12
FCT
335
MTA => Line Rate
335 => 238.8 kHz
DTI
112
Max Integration Time
223 => 2787.5 ns
Minimum LVALLow_Period
27
������������������������������������������_������������������������������������ = 335 − 308 = 27 ������������������������������������
The minimum LVAL time at low between two consecutive data streams is 27 clocks.
For 2-To-1 and 4-To-1 modes, if the goal is still achieve the maximum line rate, the ROI needs to
decreased even more, because the number of the output is also lower. Please note that the minimum
LVAL low period needs always to be in consideration.
For 2-To-1 mode:
Start Region of Interest Register Segment A = 0x7B = 123d
Start Region of Interest Register Segment B = 0x00
End Region of interest Register Segment A = 0xA0 = 160d
End Region of Interest Register Segment B = 0x25 = 37d
������������������������ = ((160 − 123) + 1) × (4 × 2)) = 304 ������������������������������������
������������������������������������������ ������������������������ = 304 + 30 = 334 ������������������������������������
������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������ = 2 × 2 × 304 = 1216 ������������������������������������



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com