Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AM79C975 Datasheet(PDF) 10 Page - Advanced Micro Devices

Part # AM79C975
Description  PCnet??FAST III Single-Chip 10/100 Mbps PCI Ethernet Controller with Integrated PHY
PDF  304 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMD [Advanced Micro Devices]
Direct Link  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM79C975 Datasheet(HTML) 10 Page - Advanced Micro Devices

Back Button AM79C975 Datasheet HTML 6Page - Advanced Micro Devices AM79C975 Datasheet HTML 7Page - Advanced Micro Devices AM79C975 Datasheet HTML 8Page - Advanced Micro Devices AM79C975 Datasheet HTML 9Page - Advanced Micro Devices AM79C975 Datasheet HTML 10Page - Advanced Micro Devices AM79C975 Datasheet HTML 11Page - Advanced Micro Devices AM79C975 Datasheet HTML 12Page - Advanced Micro Devices AM79C975 Datasheet HTML 13Page - Advanced Micro Devices AM79C975 Datasheet HTML 14Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 304 page
background image
10
Am79C973/Am79C975
P R E L I M INARY
CSR114: Receive Collision Count . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
CSR116: OnNow Power Mode Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
CSR122: Advanced Feature Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
CSR124: Test Register 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
CSR125: MAC Enhanced Configuration Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Bus Configuration Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
BCR0: Master Mode Read Active . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
BCR1: Master Mode Write Active. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
BCR2: Miscellaneous Configuration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
BCR4: LED 0 Status. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
BCR5: LED1 Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
BCR6: LED2 Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
BCR7: LED3 Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
BCR9: Full-Duplex Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
BCR16: I/O Base Address Lower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
BCR17: I/O Base Address Upper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
BCR18: Burst and Bus Control Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
BCR19: EEPROM Control and Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
BCR20: Software Style. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
BCR22: PCI Latency Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
BCR23: PCI Subsystem Vendor ID Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
BCR24: PCI Subsystem ID Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
BCR25: SRAM Size Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
BCR26: SRAM Boundary Register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
BCR27: SRAM Interface Control Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
BCR28: Expansion Bus Port Address Lower
(Used for Flash/EPROM and SRAM Accesses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
BCR29: Expansion Port Address Upper
(Used for Flash/EPROM Accesses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
BCR30: Expansion Bus Data Port Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
BCR31: Software Timer Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
BCR32: PHY Control and Status Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
BCR33: PHY Address Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
BCR34: PHY Management Data Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
BCR35: PCI Vendor ID Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
BCR36: PCI Power Management Capabilities (PMC) Alias Register . . . . . . . 188
BCR37: PCI DATA Register Zero (DATA0) Alias Register . . . . . . . . . . . . . . . 188
BCR38: PCI DATA Register One (DATA1) Alias Register . . . . . . . . . . . . . . . . 188
BCR39: PCI DATA Register Two (DATA2) Alias Register . . . . . . . . . . . . . . . . 189
BCR40: PCI DATA Register Three (DATA3) Alias Register . . . . . . . . . . . . . . 189
BCR41: PCI DATA Register Four (DATA4) Alias Register . . . . . . . . . . . . . . . 189
BCR42: PCI DATA Register Five (DATA5) Alias Register . . . . . . . . . . . . . . . . 190
BCR43: PCI DATA Register Six (DATA6) Alias Register. . . . . . . . . . . . . . . . . 190
BCR44: PCI DATA Register Seven (DATA7) Alias Register . . . . . . . . . . . . . . 191
BCR45: OnNow Pattern Matching Register 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
BCR46: OnNow Pattern Matching Register 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
BCR47: OnNow Pattern Matching Register 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
BCR48-BCR55: Reserved Locations for Am79C975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
PHY Management Registers (ANRs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com