Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AM8530 Datasheet(PDF) 95 Page - Advanced Micro Devices

Part # AM8530
Description  Serial Communications Controller
PDF  194 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMD [Advanced Micro Devices]
Direct Link  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM8530 Datasheet(HTML) 95 Page - Advanced Micro Devices

Back Button AM8530 Datasheet HTML 91Page - Advanced Micro Devices AM8530 Datasheet HTML 92Page - Advanced Micro Devices AM8530 Datasheet HTML 93Page - Advanced Micro Devices AM8530 Datasheet HTML 94Page - Advanced Micro Devices AM8530 Datasheet HTML 95Page - Advanced Micro Devices AM8530 Datasheet HTML 96Page - Advanced Micro Devices AM8530 Datasheet HTML 97Page - Advanced Micro Devices AM8530 Datasheet HTML 98Page - Advanced Micro Devices AM8530 Datasheet HTML 99Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 95 / 194 page
background image
5–1
CHAPTER 5
Support Circuitry Programming
5.1
Introduction
5–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2
Clock Options
5–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1
Crystal Oscillator
5–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.2
Receive Clock Source
5–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.3
Transmit Clock Source
5–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.4
Clock Programming
5–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3
Baud Rate Generator (BRG)
5–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1
BRG Clock Source
5–8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.2
BRG Enabling/Disabling
5–8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.3
BRG Initialization
5–9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4
Data Encoding/Decoding
5–9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.1
NRZ (Non-Return to Zero)
5–9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.2
NRZI (Non-Return to Zero Inverted)
5–9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.3
FM1 (Biphase Mark)
5–10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.4
FM0 (Biphase Space)
5–10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.5
Manchester Decoding
5–10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.6
Data Encoding Programming
5–10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5
Digital Phase-Locked Loop (DPLL)
5–10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.1
DPLL Clock Source
5–11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.2
DPLL Enabling
5–11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.3
DPLL Modes
5–11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.3.1 NRZI Mode
5–11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.3.2 FM Mode
5–12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.3.3 Manchester Decoding Mode
5–13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.3.4 FM Mode DPLL Receive Status
5–13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.4
DPLL Initialization
5–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.5
Am85C30-16 DPLL Operation at 32 MHz
5–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.5.1 Introduction
5–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.5.2 Benefit
5–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.5.3 Applications
5–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.5.4 Description
5–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.5.5 Competition
5–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6
Diagnostic Modes
5–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.1
Local Loopback
5–16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.2
Auto Echo
5–16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com