Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

USB3613 Datasheet(PDF) 6 Page - Microchip Technology

Part # USB3613
Description  USB 2.0 Hi-Speed 3-Port Hub Controller
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MICROCHIP [Microchip Technology]
Direct Link  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

USB3613 Datasheet(HTML) 6 Page - Microchip Technology

Back Button USB3613 Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology USB3613 Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology USB3613 Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology USB3613 Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology USB3613 Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology USB3613 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology USB3613 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology USB3613 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology USB3613 Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 57 page
background image
USB 2.0 Hi-Speed 3-Port Hub Controller Optimized for Portable Applications
Datasheet
DS00001714A-page 6
 2014 Microchip Technology Inc.
List of Tables
Table 3.1 Ball Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Table 3.2 30-WLCSP Package Ball Assignments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Table 3.3 Buffer Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 6.1 SPI_SPD_SEL Configuration Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Table 8.1 Chargers Compatible with Upstream Detection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 8.2 CHRGDET[1:0] Configuration Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 8.3 Downstream Port Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Table 8.4 Default Reference Clock Frequencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 8.5 LPM State Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 9.1 Operational/Unconfigured Power Consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Table 9.2 Single Supply Suspend/Standby Power Consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Table 9.3 Dual Supply Suspend/Standby Power Consumption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Table 9.4 DC Electrical Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Table 9.5 Power-On Configuration Strap Valid Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Table 9.6 RESET_N Configuration Strap Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Table 9.7 SPI Timing Values (30 MHz Operation). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Table 9.8 SPI Timing Values (60 MHz Operation). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Table 10.1 30-WLCSP Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Table 11.1 Revision History. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com