Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

A6985F5V Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # A6985F5V
Description  38 V 500 mA synchronous step-down switching regulator
PDF  77 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

A6985F5V Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  A6985F5V Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics A6985F5V Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics A6985F5V Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics A6985F5V Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics A6985F5V Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics A6985F5V Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics A6985F5V Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics A6985F5V Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics A6985F5V Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 77 page
background image
DocID027738 Rev 2
3/77
A6985F
Contents
77
6
Closing the loop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.1
GCO(s) control to output transfer function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.2
Error amplifier compensation network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6.3
Voltage divider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
6.3.1
Internal voltage divider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
6.3.2
External voltage divider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
6.4
Total loop gain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
6.5
Compensation network design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
7
Application notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
7.1
Output voltage adjustment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
7.2
Switching frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
7.3
MLF pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
7.4
Voltage supervisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
7.5
Synchronization (LNM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
7.6
Design of the power components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
7.6.1
Input capacitor selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
7.6.2
Inductor selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
7.6.3
Output capacitor selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
8
Application board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
8.1
A6985F3V3 evaluation board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
8.2
A6985F5V evaluation board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
8.3
A6985F (VOUT = 6 V) evaluation board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
9
Efficiency curves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
10
EMC testing results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
11
Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
HTSSOP16 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
12
Order codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
13
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com