Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

12MHZ/S/3.2X2.5 Datasheet(PDF) 22 Page - Infineon Technologies AG

Part # 12MHZ/S/3.2X2.5
Description  iMOTION™ Modular Application Design Kit
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

12MHZ/S/3.2X2.5 Datasheet(HTML) 22 Page - Infineon Technologies AG

Back Button 12MHZ/S/3.2X2.5 Datasheet HTML 18Page - Infineon Technologies AG 12MHZ/S/3.2X2.5 Datasheet HTML 19Page - Infineon Technologies AG 12MHZ/S/3.2X2.5 Datasheet HTML 20Page - Infineon Technologies AG 12MHZ/S/3.2X2.5 Datasheet HTML 21Page - Infineon Technologies AG 12MHZ/S/3.2X2.5 Datasheet HTML 22Page - Infineon Technologies AG 12MHZ/S/3.2X2.5 Datasheet HTML 23Page - Infineon Technologies AG 12MHZ/S/3.2X2.5 Datasheet HTML 24Page - Infineon Technologies AG 12MHZ/S/3.2X2.5 Datasheet HTML 25Page - Infineon Technologies AG 12MHZ/S/3.2X2.5 Datasheet HTML 26Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 33 page
background image
User Manual
22 of 33
Revision 1.6
2018-11-27
EVAL-M1-101T User Manual
iMOTION™ Modular Application Design Kit
Hardware description of EVAL-M1-101T
5.2.2
NTC shutdown value calculation and configuration
External NTC Temperature shutdown value can be calculated as shown below and configured in MCEWizard as
shown in Figure 18. For pull-up resistor on evaluation power board and NTC value, please refer to the power
board’s Application Note. The value of pull-up resistor on EVAL-M1-101T is 4.87 kΩ (see Figure 16).
������������������������ ����������������−�������� =
��������������������−�������� �������� ���������������������������� �������������������� ∗ ��������������������−�������� �������� �������������������� ��������������������
��������������������−�������� �������� ���������������������������� �������������������� + ��������������������−�������� �������� �������������������� ��������������������
��������ℎ�������� ���������������� =
����������������@���������������������������� ��������������������������������������������
����������������@���������������������������� �������������������������������������������� + ������������������������ ����������������−��������
������������
For example, for EVAL-M1-CM610N3, the pull-up resistor on the power board is 5.6kΩ. So the total pull-up
resistance calculates to be 2.605kΩ.
The typical value of RNTC at 100°C is 5.388kΩ for IPM IKCM10H60GA which is used in EVAL-M1-CM610N3. If the
setting temperature is 100°C, the shutdown value should be 2.22V.
Figure 18
External temperature sense input configuration in MCEWizard



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com