Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STA543SA Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # STA543SA
Description  Triple Amplifier with DC Volume Control
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STA543SA Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STA543SA Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STA543SA Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STA543SA Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STA543SA Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STA543SA Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STA543SA Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STA543SA Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STA543SA Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STA543SA Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
STA543SA
2/23
CD00061065
Contents
1
Block diagram and Pins description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2
Pins description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2
Electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.1
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2
Thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3
Test board and Layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.1
Test board parts list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4
Evaluation Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.1
Crcuit description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.2
Evaluation Board Functional Description: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.2.1
Input Cut-off frequency: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.2.2
Output Cut-off frequency: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.2.3
Crossover Network for SW: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5
General structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.1
Gain Internally Fixed to 20dB in Single Ended, 26dB in Bridge . . . . . . . . . . 15
5.2
Silent Turn On/Off and Muting/Stand-by Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.3
STAND-BY DRIVING (pin9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.4
Output Stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.5
Rail-to-Rail Output Voltage Swing With No Need of Bootstrap Capacitors. . 15
5.6
Absolute Stability Without Any External Compensation. . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.7
BUILT–IN Shortcircuit Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.7.1
Diagnostic Facilities (Pin 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.7.2
Thermal Shutdown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.8
Handling of the diagnostic information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.9
PCB-Layout Grounding (general rules) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com