Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TDA7418TR Datasheet(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

Part # TDA7418TR
Description  3 Band car audio procesor
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TDA7418TR Datasheet(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  TDA7418TR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics TDA7418TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics TDA7418TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TDA7418TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TDA7418TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TDA7418TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TDA7418TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TDA7418TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TDA7418TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 29 page
background image
TDA7418
List of figures
5/29
List of figures
Figure 1.
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Figure 2.
Pin out. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 3.
Input stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 4.
Loudness Attenuation @ fC = 400Hz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 5.
Loudness Center frequencies @ Attn. = 15dB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 6.
Loudness Attenuation, fc = 2.4kHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 7.
Softmute-Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 8.
SoftStep-Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 9.
Bass Control @ fC = 80Hz, Q = 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 10.
Bass center Frequencies @ Gain = 15dB, Q = 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 11.
Bass Quality factors @ Gain = 14dB, fC = 80Hz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 12.
Bass normal and DC Mode @ Gain = 14dB, fC = 80Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 13.
Middle Control @ fC = 1 kHz, Q = 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 14.
Middle center Frequencies @ Gain = 14dB, Q = 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 15.
Bass Quality factors @ Gain = 14dB, fC = 1kHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 16.
Treble Control @ fC = 17.5kHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 17.
Treble Center Frequencies @ Gain = 14dB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 18.
Mux output configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 19.
SO20 mechanical data and package dimensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com