Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STLUX383ATR Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # STLUX383ATR
Description  Digital controllers for lighting and power conversion applications with up to 6 programmable PWM generators, 96 MHz PLL, DALI
PDF  126 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STLUX383ATR Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STLUX383ATR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STLUX383ATR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STLUX383ATR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STLUX383ATR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STLUX383ATR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STLUX383ATR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STLUX383ATR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STLUX383ATR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STLUX383ATR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 126 page
background image
Contents
STLUX
2/126
DocID027870 Rev 1
Contents
1
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2
STLUX family features list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3
Introducing SMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4
System architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5
Product overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.1
SMED (state machine event driven): configurable PWM generator . . . . . 15
5.1.1
SMED coupling schemes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.1.2
Connection matrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Connection matrix interconnection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.2
Internal controller (CPU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.2.1
Architecture and registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.2.2
Addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.2.3
Instruction set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.2.4
Single wire interface module (SWIM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.2.5
Debug module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.3
Basic peripherals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.3.1
Vectored interrupt controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.3.2
Timers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.4
Flash program and data E2PROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.4.1
Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.4.2
Write protection (WP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.4.3
Protection of user boot code (UBC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.4.4
Readout protection (ROP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.5
Clock controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.5.1
Internal 16 MHz RC oscillator (HSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.5.2
Internal 153.6 kHz RC oscillator (LSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.5.3
Internal 96 MHz PLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.5.4
External clock input/crystal oscillator (HSE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com