Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

THS8083APZP Datasheet(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Part # THS8083APZP
Description  TRIPLE 8 BIT 80 MSPS 3.3V VIDEO AND GRAPHICS
PDF  64 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

THS8083APZP Datasheet(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  THS8083APZP Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments THS8083APZP Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments THS8083APZP Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments THS8083APZP Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments THS8083APZP Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments THS8083APZP Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments THS8083APZP Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments THS8083APZP Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments THS8083APZP Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 64 page
background image
iv
3.2.10
Register Name: PHASESEL
3–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.11
Register Name: PLLFILT
3–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.12
Register Name: HS_WIDTH
3–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.13
Register Name: VS_WIDTH
3–8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.14
Register Name: SYNC_CTRL
3–8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.15
Register Name: LD_THRES
3–8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.16
Register Name: PLL_CTRL
3–9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.17
Register Name: HS_COUNT_0
3–9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.18
Register Name: HS_COUNT_1
3–10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.19
Register Name: VS_COUNT_0
3–10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.20
Register Name: VS_COUNT_1
3–10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.21
Register Name: DTO_INC_0
3–10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.22
Register Name: DTO_INC_1
3–10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.23
Register Name: DTO_INC_2
3–11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.24
Register Name: DTO_INC_3
3–11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.25
Register Name: DTO_INC_4
3–11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.26
Register Name: SYNC_DETECT
3–11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.27
Register Name: CLP_CTRL
3–11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.28
Register Name: CLP_START_0
3–12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.29
Register Name: CLP_START_1
3–12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.30
Register Name: CLP_STOP_0
3–12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.31
Register Name: CLP_STOP_1
3–12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.32
Register Name: CH1_CLP
3–13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.33
Register Name: CH1_COARSE
3–13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.34
Register Name: CH1_FINE
3–13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.35
Register Name: CH2_CLP
3–13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.36
Register Name: CH2_COARSE
3–13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.37
Register Name: CH2_FINE
3–13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.38
Register Name: CH3_CLP
3–14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.39
Register Name: CH3_COARSE
3–14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.40
Register Name: CH3_FINE
3–14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.41
Register Name: PIX_TRAP_0
3–14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.42
Register Name: PIX_TRAP_1
3–14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.43
Register Name: PWDN_CTRL
3–14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.44
Register Name: AUX_CTRL
3–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.45
Register Name: CH1_RDBK
3–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.46
Register Name: CH2_RDBK
3–16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.47
Register Name: CH3_RDBK
3–16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.48
Register Name: OFM_CTRL
3–16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Parameter Measurement Information
4–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
Timing Diagram—24-Bit Parallel Mode
4–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2
Timing Diagram—16-Bit Parallel Mode
4–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3
Timing Diagram—48-Bit Interleaved Mode
4–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4
Timing Diagram—48-Bit Parallel Mode
4–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com