Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

THS8083APZP Datasheet(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Part # THS8083APZP
Description  TRIPLE 8 BIT 80 MSPS 3.3V VIDEO AND GRAPHICS
PDF  64 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

THS8083APZP Datasheet(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  THS8083APZP Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments THS8083APZP Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments THS8083APZP Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments THS8083APZP Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments THS8083APZP Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments THS8083APZP Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments THS8083APZP Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments THS8083APZP Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments THS8083APZP Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 64 page
background image
iii
Contents
Section
Title
Page
1
Introduction
1–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
Features
1–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2
Functional Block Diagram
1–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3
Terminal Assignments
1–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4
Ordering Information
1–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5
Abbreviations Used in This Document
1–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6
Conventions
1–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7
THS8083A Terminal Functions
1–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Functional Description
2–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
Analog Channel
2–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2
Clamping Circuit
2–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3
Composite Sync Slicer
2–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1
Implementation When Using Channel 1 Sync Slicing
From Ch1 as Selected by CS_SEL, or on
Prerevision A Silicon
2–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4
Programmable Gain Amplifier (PGA)
2–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5
A/D Converter
2–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6
PLL
2–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.1
Analog PLL
2–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.2
Digital PLL
2–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7
Output Formatter
2–8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8
Power Down
2–8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9
Input Mode Detection
2–9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.10
ADC Readback Over I2C Interface
2–9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Register Definition
3–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
I2C Protocol
3–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1
Write Format
3–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2
Read Format
3–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2
Register Description
3–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1
Register Name: TERM_CNT_0
3–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2
Register Name: TERM_CNT_1
3–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.3
Register Name: NOM_INC_0
3–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.4
Register Name: NOM_INC_1
3–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.5
Register Name: NOM_INC_2
3–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.6
Register Name: NOM_INC_3
3–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.7
Register Name: NOM_INC_4
3–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.8
Register Name: VCODIV
3–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.9
Register Name: SELCLK
3–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com