Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STA321MPL1 Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # STA321MPL1
Description  Scalable digital microphone processor
PDF  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STA321MPL1 Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STA321MPL1 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STA321MPL1 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STA321MPL1 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STA321MPL1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STA321MPL1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STA321MPL1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STA321MPL1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STA321MPL1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STA321MPL1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 80 page
background image
Contents
STA321MPL1
4/80
DocID029389 Rev 1
5.2.33
BGEQ - graphic EQ 300-Hz band (0x24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5.2.34
CGEQ - graphic EQ 1-kHz band (0x25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5.2.35
DGEQ - graphic EQ 3-kHz band (0x26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5.2.36
EGEQ - graphic EQ 8-kHz band (0x27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5.2.37
Biquad internal channel loop-through (0x28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5.2.38
Mix internal channel loop-through (0x29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5.2.39
EQ bypass (0x2A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5.2.40
Tone control bypass (0x2B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5.2.41
Tone control (0x2C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
5.2.42
Channel limiter select channels 1, 2, 3, 4 (0x2D) . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
5.2.43
Channel limiter select channels 5, 6, 7, 8 (0x2E) . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
5.2.44
Limiter 1 attack/release rate (0x2F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
5.2.45
Limiter 1 attack/release threshold (0x30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.2.46
Limiter 2 attack/release rate (0x31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.2.47
Limiter 2 attack/release threshold (0x32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.2.48
Limiter description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.2.49
Channel 1 and 2 output timing (0x33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5.2.50
Channel 3 and 4 output timing (0x34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5.2.51
Channel 5 and 6 output timing (0x35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5.2.52
Channel 7 and 8 output timing (0x36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5.2.53
Coefficient address register 1 (0x3B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5.2.54
Coefficient address register 2 (0x3C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5.2.55
Coefficient b1 data register, bits 23:16 (0x3D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5.2.56
Coefficient b1 data register, bits 15:8 (0x3E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.2.57
Coefficient b1 data register, bits 7:0 (0x3F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.2.58
Coefficient b2 data register, bits 23:16 (0x40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.2.59
Coefficient b2 data register, bits 15:8 (0x41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.2.60
Coefficient b2 data register, bits 7:0 (0x42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.2.61
Coefficient a1 data register, bits 23:16 (0x43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.2.62
Coefficient a1 data register, bits 15:8 (0x44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.2.63
Coefficient a1 data register, bits 7:0 (0x45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.2.64
Coefficient a2 data register, bits 23:16 (0x46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.2.65
Coefficient a2 data register, bits 15:8 (0x47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.2.66
Coefficient a2 data register, bits 7:0 (0x48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.2.67
Coefficient b0 data register, bits 23:16 (0x49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.2.68
Coefficient b0 data register, bits 15:8 (0x4A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.2.69
Coefficient b0 data register, bits 7:0 (0x4B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com