Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AM79C930VC/W Datasheet(PDF) 11 Page - Advanced Micro Devices

Part # AM79C930VC/W
Description  PCnet-Mobile Single-Chip Wireless LAN Media Access Controller
PDF  161 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMD [Advanced Micro Devices]
Direct Link  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM79C930VC/W Datasheet(HTML) 11 Page - Advanced Micro Devices

Back Button AM79C930VC/W Datasheet HTML 7Page - Advanced Micro Devices AM79C930VC/W Datasheet HTML 8Page - Advanced Micro Devices AM79C930VC/W Datasheet HTML 9Page - Advanced Micro Devices AM79C930VC/W Datasheet HTML 10Page - Advanced Micro Devices AM79C930VC/W Datasheet HTML 11Page - Advanced Micro Devices AM79C930VC/W Datasheet HTML 12Page - Advanced Micro Devices AM79C930VC/W Datasheet HTML 13Page - Advanced Micro Devices AM79C930VC/W Datasheet HTML 14Page - Advanced Micro Devices AM79C930VC/W Datasheet HTML 15Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 161 page
background image
P R E L I M I N A R Y
AMD
11
Am79C930
TCR24: RSSI Sample Start
117
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TCR25: RSSI Configuration
118
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TCR26: Reserved
119
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TCR27: TIP LED Scramble
120
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TCR28: Clear Channel Assessment Configuration
121
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TCR29: Reserved
122
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TCR30: Pin Function and Data Rate
122
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TCR31: Device Revision
123
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PCMCIA CCR Registers and PCMCIA CIS Space
124
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PCMCIA Card Configuration and Status Register
124
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PCMCIA Card Information Structure (CIS)
125
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
126
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPERATING RANGES
126
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DC CHARACTERISTICS
126
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.0 V Am79C930 DC Characteristics
126
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 V Am79C930 DC Characteristics
128
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IEEE 1149.1 DC Characteristics (5.0 and 3.3 V)
130
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
131
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPERATING RANGES
131
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AC CHARACTERISTICS
131
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.0 and 3.3 V PCMCIA Interface AC Characteristics
131
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PCMCIA MEMORY READ ACCESS
131
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PCMCIA MEMORY WRITE ACCESS
132
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PCMCIA I/O READ ACCESS
133
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PCMCIA I/O WRITE ACCESS
134
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.0 AND 3.3 V ISA INTERFACE AC CHARACTERISTICS
135
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISA ACCESS
136
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.0 V MEMORY BUS INTERFACE AC CHARACTERISTICS
137
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MEMORY BUS READ ACCESS
137
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MEMORY BUS WRITE ACCESS
138
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 V MEMORY BUS INTERFACE AC CHARACTERISTICS
139
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MEMORY BUS READ ACCESS
139
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MEMORY BUS WRITE ACCESS
140
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.0 V TAI INTERFACE AC CHARACTERISTICS
141
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 V TAI INTERFACE AC CHARACTERISTICS
144
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.0 AND 3.3 V USER PROGRAMMABLE PINS AC CHARACTERISTICS
146
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.0 AND 3.3 V IEEE 1149.1 INTERFACE AC CHARACTERISTICS
147
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANALOG-TO-DIGITAL (A/D) CONVERTER CHARACTERISTICS
147
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com