Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

R7FA2L1AB2DFN Datasheet(PDF) 16 Page - Renesas Technology Corp

Part # R7FA2L1AB2DFN
Description  Ultra low power 48 MHz Arm짰 Cortex-M23 core, up to 256-KB code flash memory
PDF  110 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R7FA2L1AB2DFN Datasheet(HTML) 16 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R7FA2L1AB2DFN Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp R7FA2L1AB2DFN Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp R7FA2L1AB2DFN Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp R7FA2L1AB2DFN Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp R7FA2L1AB2DFN Datasheet HTML 16Page - Renesas Technology Corp R7FA2L1AB2DFN Datasheet HTML 17Page - Renesas Technology Corp R7FA2L1AB2DFN Datasheet HTML 18Page - Renesas Technology Corp R7FA2L1AB2DFN Datasheet HTML 19Page - Renesas Technology Corp R7FA2L1AB2DFN Datasheet HTML 20Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 110 page
background image
1.7
Pin Lists
Table 1.14
Pin list (1 of 4)
Num.
Timers
Communication interfaces
Analogs
HMI
1
1
1
1
CACREF
_C
P400
AGTIO1_
C
—
GTIOC6A
_A
—
—
SCK0_B/
SCK1_B
SCL0_A
—
—
—
—
—
IRQ0_A
2
2
2
2
—
P401
—
GTETRG
A_B
GTIOC6B
_A
—
CTX0_B
CTS0_RT
S0_B/
SS0_B/
TXD1_B/
MOSI1_B/
SDA1_B
SDA0_A
—
—
—
—
—
IRQ5
3
3
3
—
—
P402
AGTIO0_
E/
AGTIO1_
D
—
—
—
CRX0_B
RXD1_B/
MISO1_B/
SCL1_B
—
—
—
—
—
TS18
IRQ4
4
4
4
—
—
P403
AGTIO0_
F/
AGTIO1_
E
—
GTIOC3A
_B
—
—
CTS1_RT
S1_B/
SS1_B
—
—
—
—
—
TS17
—
5
—
—
—
—
P404
—
—
GTIOC3B
_B
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
6
—
—
—
—
P405
—
—
GTIOC1A
_B
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7
5
—
—
—
P406
—
—
GTIOC1B
_B
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
8
6
—
—
—
P714
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
9
7
5
3
VCL
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
10
8
6
4
XCIN
P215
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
11
9
7
5
XCOUT
P214
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
12
10
8
6
VSS
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
13
11
9
7
XTAL
P213
—
GTETRG
A_D
GTIOC0A
_D
—
—
TXD1_A/
MOSI1_A/
SDA1_A
—
—
—
—
—
—
IRQ2_B
14
12
10
8
EXTAL
P212
AGTEE1
GTETRG
B_D
GTIOC0B
_D
—
—
RXD1_A/
MISO1_A/
SCL1_A
—
—
—
—
—
—
IRQ3_B
15
13
11
9
VCC
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
16
14
—
—
—
P708
—
—
—
—
—
RXD1_D/
MISO1_D
/SCL1_D
—
SSLA3_B
—
—
—
—
—
17
15
—
—
—
P415
—
—
GTIOC0A
_C
—
—
—
—
SSLA2_B
—
—
—
—
—
18
—
—
—
—
P414
—
—
GTIOC0B
_C
—
—
—
—
SSLA1_B
—
—
—
—
—
19
—
—
—
—
P413
—
GTOUUP
_B
—
—
—
CTS0_RT
S0_E/
SS0_E
—
SSLA0_B
—
—
—
—
—
20
—
—
—
—
P412
—
GTOULO
_B
—
—
—
SCK0_E
—
RSPCKA
_B
—
—
—
—
—
21
16
12
—
—
P411
AGTOA1
GTOVUP
_B
GTIOC9A
_A
—
—
TXD0_B/
MOSI0_B/
SDA0_B/
CTS3_RT
S3_A/
SS3_A
—
MOSIA_B
—
—
—
TS07
IRQ4_B
22
17
13
—
—
P410
AGTOB1
GTOVLO
_B
GTIOC9B
_A
—
—
RXD0_B/
MISO0_B/
SCL0_B/
SCK3_A
—
MISOA_B
—
—
—
TS06
IRQ5_B
23
18
14
10
—
P409
—
GTOWUP
_B
GTIOC5A
_B
—
—
TXD3_A/
MOSI3_A/
SDA3_A
—
—
—
—
—
TS05
IRQ6_B
24
19
15
11
—
P408
—
GTOWLO
_B
GTIOC5B
_B
—
—
CTS1_RT
S1_D/
SS1_D/
RXD3_A/
MISO3_A/
SCL3_A
SCL0_C
—
—
—
—
TS04
IRQ7_B
25
20
16
12
—
P407
AGTIO0_
C
—
—
RTCOUT
—
CTS0_RT
S0_D/
SS0_D
SDA0_B
SSLB3_A
ADTRG0_
B
—
—
—
—
RA2L1 Datasheet
1. Overview
R01DS0385EJ0100 Rev.1.00
Aug 06, 2020
Page 16 of 110



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com