Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

R7FA2L1AB2DFN Datasheet(PDF) 17 Page - Renesas Technology Corp

Part # R7FA2L1AB2DFN
Description  Ultra low power 48 MHz Arm짰 Cortex-M23 core, up to 256-KB code flash memory
PDF  110 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R7FA2L1AB2DFN Datasheet(HTML) 17 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R7FA2L1AB2DFN Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp R7FA2L1AB2DFN Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp R7FA2L1AB2DFN Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp R7FA2L1AB2DFN Datasheet HTML 16Page - Renesas Technology Corp R7FA2L1AB2DFN Datasheet HTML 17Page - Renesas Technology Corp R7FA2L1AB2DFN Datasheet HTML 18Page - Renesas Technology Corp R7FA2L1AB2DFN Datasheet HTML 19Page - Renesas Technology Corp R7FA2L1AB2DFN Datasheet HTML 20Page - Renesas Technology Corp R7FA2L1AB2DFN Datasheet HTML 21Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 110 page
background image
Table 1.14
Pin list (2 of 4)
Num.
Timers
Communication interfaces
Analogs
HMI
26
21
17
13
VSS_DC
DC
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
27
22
18
14
VLO
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
28
23
19
15
VCC_DC
DC
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
29
24
20
16
—
P208
AGTOB0_
A
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
30
25
21
17
—
P207
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
31
26
22
18
—
P206
—
GTIU_A
—
—
—
RXD0_D/
MISO0_D
/SCL0_D
SDA1_A
SSLB1_A
—
—
—
—
IRQ0
32
27
23
—
CLKOUT_
A
P205
AGTO1
GTIV_A
GTIOC4A
_B
—
—
TXD0_D/
MOSI0_D
/SDA0_D/
CTS9_RT
S9_A/
SS9_A
SCL1_A
SSLB0_A
—
—
—
—
IRQ1
33
28
24
—
CACREF
_A
P204
AGTIO1_
A
GTIW_A
GTIOC4B
_B
—
—
SCK0_D/
SCK9_A
SCL0_B
RSPCKB
_A
—
—
—
TS00
—
34
—
—
—
—
P203
—
—
—
—
—
CTS2_RT
S2_A/
SS2_A/
TXD9_A/
MOSI9_A/
SDA9_A
—
MOSIB_A
—
—
—
—
—
35
—
—
—
—
P202
—
—
—
—
—
SCK2_A/
RXD9_A/
MISO0_A/
SCL9_A
—
MISOB_A
—
—
—
—
—
36
—
—
—
VSS
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
37
—
—
—
VCC
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
38
29
25
19
RES
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
39
30
26
20
MD
P201
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
40
31
27
21
—
P200
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
NMI
41
—
—
—
—
P307
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
42
32
—
—
—
P306
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
43
33
—
—
—
P305
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
44
34
28
—
—
P304
—
—
GTIOC7A
_A
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
45
35
—
—
—
P808
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
46
36
—
—
—
P809
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
47
37
29
—
—
P303
—
—
GTIOC7B
_A
—
—
—
—
—
—
—
—
TS02-
CFC
—
48
38
30
22
—
P302
—
GTOUUP
_A
GTIOC4A
_A
—
—
TXD2_A/
MOSI2_A/
SDA2_A
—
SSLB3_B
—
—
—
TS08-
CFC
IRQ5_A
49
39
31
23
—
P301
AGTIO0_
D
GTOULO
_A
GTIOC4B
_A
—
—
RXD2_A/
MISO2_A/
SCL2_A/
CTS9_RT
S9_D/
SS9_D
—
SSLB2_B
—
—
—
TS09-
CFC
IRQ6_A
50
40
32
24
SWCLK
P300
—
GTOUUP
_C
GTIOC0A
_A
—
—
—
—
SSLB1_B
—
—
—
—
—
51
41
33
25
SWDIO
P108
—
GTOULO
_C
GTIOC0B
_A
—
—
CTS9_RT
S9_B/
SS9_B
—
SSLB0_B
—
—
—
—
—
52
42
34
26
CLKOUT_
B
P109
—
GTOVUP
_A
GTIOC1A
_A
—
CTX0_A
SCK1_E/
TXD9_B/
MOSI9_B/
SDA9_B
—
MOSIB_B
—
—
—
TS10-
CFC
—
53
43
35
27
—
P110
—
GTOVLO
_A
GTIOC1B
_A
—
CRX0_A
CTS2_RT
S2_B/
SS2_B/
RXD9_B/
MISO9_B/
SCL9_B
—
MISOB_B
—
—
VCOUT
TS11-
CFC
IRQ3_A
54
44
36
28
—
P111
AGTOA0
—
GTIOC3A
_A
—
—
SCK2_B/
SCK9_B
—
RSPCKB
_B
—
—
—
TS12-
CFC
IRQ4_A
RA2L1 Datasheet
1. Overview
R01DS0385EJ0100 Rev.1.00
Aug 06, 2020
Page 17 of 110



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com