Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STM8S103F2 Datasheet(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

Part # STM8S103F2
Description  Access line, 16 MHz STM8S 8-bit MCU, up to 8 Kbytes Flash, data EEPROM,10-bit ADC, 3 timers, UART, SPI, I²C
PDF  121 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8S103F2 Datasheet(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STM8S103F2 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM8S103F2 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM8S103F2 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM8S103F2 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM8S103F2 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM8S103F2 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM8S103F2 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM8S103F2 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM8S103F2 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 121 page
background image
DocID15441 Rev 14
7/121
STM8S103F2 STM8S103F3 STM8S103K3
List of figures
8
List of figures
Figure 1.
STM8S103F2/x3 block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 2.
Flash memory organization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 3.
STM8S103K3 UFQFPN32/LQFP32 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Figure 4.
STM8S103K3 SDIP32 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 5.
STM8S103F2/F3 TSSOP20/SO20 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 6.
STM8S103F2/F3 UFQFPN20-pin pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Figure 7.
Memory map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Figure 8.
Pin loading conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Figure 9.
Pin input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Figure 10.
fCPUmax versus VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Figure 11.
External capacitor CEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Figure 12.
Typ IDD(RUN) vs. VDD HSE user external clock, fCPU = 16 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Figure 13.
Typ IDD(RUN) vs. fCPU HSE user external clock, VDD = 5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Figure 14.
Typ IDD(RUN) vs. VDD HSI RC osc, fCPU = 16 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Figure 15.
Typ IDD(WFI) vs. VDD HSE external clock, fCPU = 16 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Figure 16.
Typ IDD(WFI) vs. fCPU HSE external clock, VDD = 5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Figure 17.
Typ IDD(WFI) vs. VDD HSI RC osc., fCPU = 16 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Figure 18.
HSE external clock source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Figure 19.
HSE oscillator circuit diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Figure 20.
Typical HSI frequency variation vs VDD @ 4 temperatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Figure 21.
Typical LSI frequency variation vs VDD@ 4 temperatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Figure 22.
Typical VIL and VIH vs VDD @ 4 temperatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Figure 23.
Typical pull-up current vs VDD @ 4 temperatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Figure 24.
Typical pull-up resistance vs VDD @ 4 temperatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Figure 25.
Typ. VOL @ VDD = 3.3 V (standard ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Figure 26.
Typ. VOL @ VDD = 5.0 V (standard ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Figure 27.
Typ. VOL @ VDD = 3.3 V (true open drain ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Figure 28.
Typ. VOL @ VDD = 5.0 V (true open drain ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Figure 29.
Typ. VOL @ VDD = 3.3 V (high sink ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Figure 30.
Typ. VOL @ VDD = 5.0 V (high sink ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Figure 31.
Typ. VDD - VOH @ VDD = 3.3 V (standard ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Figure 32.
Typ. VDD - VOH @ VDD = 5.0 V (standard ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Figure 33.
Typ. VDD - VOH @ VDD = 3.3 V (high sink ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Figure 34.
Typ. VDD - VOH @ VDD = 5.0 V (high sink ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Figure 35.
Typical NRST VIL and VIH vs VDD @ 4 temperatures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Figure 36.
Typical NRST pull-up resistance RPU vs VDD @ 4 temperatures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Figure 37.
Typical NRST pull-up current Ipu vs VDD @ 4 temperatures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Figure 38.
Recommended reset pin protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Figure 39.
SPI timing diagram where slave mode and CPHA = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Figure 40.
SPI timing diagram where slave mode and CPHA = 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Figure 41.
SPI timing diagram - master mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Figure 42.
Typical application with I2C bus and timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Figure 43.
ADC accuracy characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Figure 44.
Typical application with ADC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Figure 45.
LQFP32 - 32-pin, 7 x 7 mm low-profile quad flat package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Figure 46.
LQFP32 - 32-pin, 7 x 7 mm low-profile quad flat package recommended footprint . . . . . . 90
Figure 47.
LQFP32 marking example (package top view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Figure 48.
UFQFPN32 - 32-pin, 5x5 mm, 0.5 mm pitch ultra thin fine pitch quad flat



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com