Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TLE4971 Datasheet(PDF) 6 Page - Infineon Technologies AG

Part # TLE4971
Description  TLE4971 high precision coreless current sensor for automotive applications in 8x8mm SMD package
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

TLE4971 Datasheet(HTML) 6 Page - Infineon Technologies AG

Back Button TLE4971 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG TLE4971 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG TLE4971 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG TLE4971 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG TLE4971 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG TLE4971 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG TLE4971 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG TLE4971 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG TLE4971 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 23 page
background image
Datasheet
6
Revision 1.02
19-08-2022
TLE4971
Datasheet
Functional Output Description
The analog output signal depends on the selected
output mode:
• Single-ended
• Fully-differential
• Semi-differential
Single-Ended Output Mode
In single-ended mode VREF is used as an input pin
to provide the analog reference voltage, VREF. The
voltage on AOUT, VAOUT, is proportional to the
measured current IPN at the current rail:
������������������������������(������������������) = ������������������ + ������ ∙ ������������������
The quiescent voltage VOQ is the value of VAOUT
when IPN=0. VOQ tracks the voltage on VREF
������������������(������������������������) = ������������������������
The reference voltage can be set to different
values which allow either bidirectional or
uniderictional current sensing. The possible values
of VREFNOM are indicated in Table 3.
The sensitivity is by default non ratiometric to VREF.
If ratiometricity is activated the sensitivity
becomes as follows:
������(������������������������) = ������(������������������������������������������) ∙
������������������������
������������������������������������������
Fully-Differential Output Mode
In fully-differential output mode, both VREF and
AOUT are analog outputs to achieve double
voltage swing: AOUT is the non-inverting output,
while VREF is the inverting output:
������������������������������(������������������) = ������������������������������������ + ������ ∙ ������������������
������������������������(������������������) = ������������������������������ − ������ ∙ ������������������
The quiescent voltage is derived from the supply
pins VDD and GND and has the same value on both
AOUT and VREF:
������������������������������������(������������������) = ������������������������������(������������������) =
������������������
2
The sensitivity in the fully-differential mode can be
generally expressed as:
������(������������������)������������������������ = ������(3.3������)������������������������ ∙
������������������
3.3������
In this mode, the quiescent voltages and the
sensitivity are both ratiometric with respect to VDD
if ratiometricity is enabled.
Semi-Differential Output Mode
In semi-differential output mode, the sensor is
using a chip-internal reference voltage to generate
the quiescent voltage that is available on pin VREF
(used as output).
The analog measurement result is available as
single-ended output signal on AOUT. The
dependence of sensitivity and output offset on
reference voltage is the same as described in
single- ended output mode.
The quiescent voltage is programmable at 3
different values, VOQbid_1 and VOQbid_2 for
bidirectional current and VOQuni for unidirectional
current (see Table 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com