Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IMSC011 Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # IMSC011
Description  Link adaptor
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

IMSC011 Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  IMSC011 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics IMSC011 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics IMSC011 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics IMSC011 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics IMSC011 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics IMSC011 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics IMSC011 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics IMSC011 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics IMSC011 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 30 page
background image
Contents
/30
2
1 Introduction
3
. . .. .... ... ... .... .. .... . . . . .. .... ... ... . . . . ... ... ... .
2 Pin designations
4
.... ... ... ... . . . .... .... .. .... ... ... .... ... .. . . .. .
3 System services
5
.... ... ... ... . . . .... .... .. .... ... ... .... ... .. . . .. .
3.1
Power
5
...... .. . ... . . .. . . ... ...... . . ..... . . .... . . . . ... . . . . ... . . . . ... . . . . ....
3.2
CapMinus
5
. . . . ..... . . .... . . . . .. . . . ...... . . ..... . . ..... . . ..... . . ..... . . .....
3.3
ClockIn
5
.... . . ...... . . ..... . . .... . . . . .. . . . . . . . . .. ....... ....... ....... .. . . . .
3.4
SeparateIQ
6
. . ...... . . ..... .. . ... . . . . .. . . . ....... ....... ....... ....... ......
3.5
Reset
7
...... .. . ... . . .. . . ... ...... . . ..... . . .... . . . . ... . . . . ... . . . . ... . . . . ....
4 Links
9
. . ... ... .... .. . . . . . . . . . . .... ... ... .... ... .. . . .. .... .. . . . . . . . .
5 Mode 1 parallel interface
12
... ... . . . .... .... .. .... ... ... .... .. . . . . . . . .
5.1
Input port
12
. . . . . ..... .. . ... . . .. . . . .. ...... . . ..... . . ..... . . ..... . . ..... . . .....
5.2
Output port
13
. . ...... . . ..... .. . ... . . . . .. . . . ....... ....... ....... ....... ......
6 Mode 2 parallel interface
14
... ... . . . .... .... .. .... ... ... .... .. . . . . . . . .
6.1
D0–7
14
.. . . . . .. ...... . . .... . . . . ... . . .. . . . .. ....... ...... . . ..... . . ...... ......
6.2
notCS
14
...... .. . ... . . .. . . ... ...... . . ..... . . .... . . . . ... . . . . ... . . . . ... . . . . ....
6.3
RnotW
14
.... . . ...... . . ..... . . .... . . . . .. . . . . . . . . .. ....... ....... ....... .. . . . .
6.4
RS0–1
14
.... . . ...... . . ..... . . .... . . . . .. . . . . . . . . .. ....... ....... ....... .. . . . .
6.5
InputInt
17
.... . . ...... . . ..... . . .... . . . . .. . . . . . . . . .. ....... ....... ....... .. . . . .
6.6
OutputInt
18
. . . . . ..... .. . ... . . .. . . . .. ...... . . ..... . . ..... . . ..... . . ..... . . .....
6.7
Data read
18
. . . . . ..... .. . ... . . .. . . . .. ...... . . ..... . . ..... . . ..... . . ..... . . .....
6.8
Data write
18
. . . . ..... . . .... . . . . .. . . . ...... . . ..... . . ..... . . ..... . . ..... . . .....
7 Electrical specifications
19
... ... . . . .... .... .. .... ... ... .... .. . . . . . . . .
7.1
DC electrical characteristics
19
. . ...... . . ..... . . ..... . . ..... . . ..... . . ..... . . .....
7.2
Equivalent circuits
20
. . . ...... . . .... . . . . ... . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . .. .. . . . .. .. . . . .
7.3
AC timing characteristics
21
. . . . . ..... . . ..... . . .... . . . . ... . . . . ... . . . . ... . . . . ....
7.4
Power rating
23
.. . . . . .. ...... . . ..... . . .... . . . . ... . . . . ... . . . . ... . . . . ... . . . . ... .
8 Package details
24
. . .. . . . . . . . . . . .... ... ... . . . . ... ... ... .... .. . . . . . . . .
8.1
Package pinouts
24
.. . . . ...... . . ..... .. . ... . . . . ... . . .. . . . .. .. . . . .. .. . . . .. . . ... .
8.2
28-pin plastic DIL package dimensions
25
.... . . . . ... . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . ... .
8.3
28-pin SOJ package dimensions
26
.. . . . ...... . . ..... . . ..... . . ..... . . ..... . . .....
8.4
28-pin LCCC package dimensions
27
. . . ...... . . ..... . . ..... . . ..... . . ..... . . .....
8.5
Thermal specification
28
...... . . .... . . . . ... . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . .. .. . . . .. .. . . . .
9 Ordering
29
. . .... .. .... ... ... .... .. .... . . . . .. .... ... ... .... ... .. . . .. .



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com