Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

5000 Datasheet(PDF) 28 Page - Intel Corporation

Part # 5000
Description  Dual-Core Intel Xeon Processor
PDF  104 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INTEL [Intel Corporation]
Direct Link  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation

5000 Datasheet(HTML) 28 Page - Intel Corporation

Back Button 5000 Datasheet HTML 24Page - Intel Corporation 5000 Datasheet HTML 25Page - Intel Corporation 5000 Datasheet HTML 26Page - Intel Corporation 5000 Datasheet HTML 27Page - Intel Corporation 5000 Datasheet HTML 28Page - Intel Corporation 5000 Datasheet HTML 29Page - Intel Corporation 5000 Datasheet HTML 30Page - Intel Corporation 5000 Datasheet HTML 31Page - Intel Corporation 5000 Datasheet HTML 32Page - Intel Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 104 page
background image
Electrical Specifications
28
Dual-Core Intel® Xeon® Processor 5000 Series Datasheet
Notes:
1.
Processor or Voltage Regulator thermal protection circuitry should not trip for load currents greater than
ICC_TDC.
2.
Not 100% tested. Specified by design characterization.
Figure 2-3. Dual-Core Intel® Xeon® Processor 5000 Series (667 MHz) and Dual-Core
Intel® Xeon® Processor 5063 (MV) Load Current versus Time
Table 2-11. VCC Static and Transient Tolerance (Sheet 1 of 2)
ICC (A)
VCC_Max (V)
VCC_Typ (V)
VCC_Min (V)
Notes
0
VID - 0.000
VID - 0.015
VID - 0.030
1, 2, 3, 4
5
VID - 0.006
VID - 0.021
VID - 0.036
10
VID - 0.013
VID - 0.028
VID - 0.043
15
VID - 0.019
VID - 0.034
VID - 0.049
20
VID - 0.025
VID - 0.040
VID - 0.055
25
VID - 0.031
VID - 0.046
VID - 0.061
30
VID - 0.038
VID - 0.053
VID - 0.068
35
VID - 0.044
VID - 0.059
VID - 0.074
40
VID - 0.050
VID - 0.065
VID - 0.080
45
VID - 0.056
VID - 0.071
VID - 0.086
50
VID - 0.063
VID - 0.078
VID - 0.093
55
VID - 0.069
VID - 0.084
VID - 0.099
60
VID - 0.075
VID - 0.090
VID - 0.105
65
VID - 0.081
VID - 0.096
VID - 0.111
70
VID - 0.087
VID - 0.103
VID - 0.118
75
VID - 0.094
VID - 0.109
VID - 0.124



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com