Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LSM9DS0 Datasheet(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

Part # LSM9DS0
Description  iNEMO inertial module 3D accelerometer, 3D gyroscope, 3D magnetometer
PDF  74 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LSM9DS0 Datasheet(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  LSM9DS0 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics LSM9DS0 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LSM9DS0 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LSM9DS0 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LSM9DS0 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LSM9DS0 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LSM9DS0 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LSM9DS0 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LSM9DS0 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 74 page
background image
DocID024763 Rev 2
5/74
LSM9DS0
Contents
74
8.42
CTRL_REG4_XM (23h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
8.43
CTRL_REG5_XM (24h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
8.44
CTRL_REG6_XM (25h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
8.45
CTRL_REG7_XM (26h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
8.46
STATUS_REG_A (27h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
8.47
OUT_X_L_A (28h), OUT_X_H_A (29h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
8.48
OUT_Y_L_A (2Ah), OUT_Y_H_A (2Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
8.49
OUT_Z_L_A (2Ch), OUT_Z_H_A (2Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
8.50
FIFO_CTRL_REG (2Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
8.51
FIFO_SRC_REG (2Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
8.52
INT_GEN_1_REG (30h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
8.53
INT_GEN_1_SRC (31h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
8.54
INT_GEN_1_THS (32h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
8.55
INT_GEN_1_DURATION (33h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
8.56
INT_GEN_2_REG (34h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
8.57
INT_GEN_2_SRC (35h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
8.58
INT_GEN_2_THS (36h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
8.59
INT_GEN_2_DURATION (37h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
8.60
CLICK_CFG (38h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
8.61
CLICK_SRC (39h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
8.62
CLICK_THS (3Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
8.63
TIME_LIMIT (3Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
8.64
TIME_LATENCY (3Ch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
8.65
TIME WINDOW (3Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
8.66
Act_THS (3Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
8.67
Act_DUR (3Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
9
Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
10
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com