Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LSM6DSOP Datasheet(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

Part # LSM6DSOP
Description  iNEMO inertial module:always-on 3D accelerometer and 3D gyroscope
PDF  107 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LSM6DSOP Datasheet(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  LSM6DSOP Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics LSM6DSOP Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LSM6DSOP Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LSM6DSOP Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LSM6DSOP Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LSM6DSOP Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LSM6DSOP Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LSM6DSOP Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LSM6DSOP Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 107 page
background image
DocID032926 Rev 5
5/107
LSM6DSOP
Contents
107
10
Embedded functions register mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
11
Embedded functions register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
11.1
PAGE_SEL (02h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
11.2
EMB_FUNC_EN_B (05h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
11.3
PAGE_ADDRESS (08h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
11.4
PAGE_VALUE (09h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
11.5
EMB_FUNC_INT (0Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
11.6
FSM_INT_A (0Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
11.7
FSM_INT_B (0Ch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
11.8
EMB_FUNC_STATUS (12h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
11.9
FSM_STATUS_A (13h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
11.10 FSM_STATUS_B (14h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
11.11 PAGE_RW (17h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
11.12 FSM_ENABLE_A (46h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
11.13 FSM_ENABLE_B (47h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
11.14 FSM_LONG_COUNTER_L (48h) and
FSM_LONG_COUNTER_H (49h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
11.15 FSM_LONG_COUNTER_CLEAR (4Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
11.16 FSM_OUTS1 (4Ch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
11.17 FSM_OUTS2 (4Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
11.18 FSM_OUTS3 (4Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
11.19 FSM_OUTS4 (4Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
11.20 FSM_OUTS5 (50h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
11.21 FSM_OUTS6 (51h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
11.22 FSM_OUTS7 (52h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
11.23 FSM_OUTS8 (53h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
11.24 FSM_OUTS9 (54h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
11.25 FSM_OUTS10 (55h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
11.26 FSM_OUTS11 (56h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
11.27 FSM_OUTS12 (57h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
11.28 FSM_OUTS13 (58h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
11.29 FSM_OUTS14 (59h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
11.30 FSM_OUTS15 (5Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com