Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

A111-001-R Datasheet(PDF) 29 Page - Acconeer AB

Part # A111-001-R
Description  Pulsed Coherent Radar (PCR)
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ACCOONEER [Acconeer AB]
Direct Link  https://www.acconeer.com/
Logo ACCOONEER - Acconeer AB

A111-001-R Datasheet(HTML) 29 Page - Acconeer AB

Back Button A111-001-R Datasheet HTML 25Page - Acconeer AB A111-001-R Datasheet HTML 26Page - Acconeer AB A111-001-R Datasheet HTML 27Page - Acconeer AB A111-001-R Datasheet HTML 28Page - Acconeer AB A111-001-R Datasheet HTML 29Page - Acconeer AB A111-001-R Datasheet HTML 30Page - Acconeer AB A111-001-R Datasheet HTML 31Page - Acconeer AB A111-001-R Datasheet HTML 32Page - Acconeer AB A111-001-R Datasheet HTML 33Page - Acconeer AB Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 35 page
background image
A111 Pulsed Coherent Radar (PCR)
Datasheet, v2.8
Page 29 of 35
2022-06-22
© 2022 Copyright by Acconeer
10.3Industry Canada Approval
The A111 sensor module meets the radio requirements for the 57-64 GHz band for the following type
of applications:
- field disturbance sensor employed for fixed operations
IC certification number: 24388-A111
L’approbation finale Industry Canada (IC) reste en instance.
Le module du capteur A111 répond aux conditions de la bande 57-64 GHz pour le genre suivant
d’applications:
- capteur des champs de perturbation employé pour des activités fixées
Numéro d’identification IC: 24388-A111
10.3.1 Regulatory Information Canada
Acconeer has not approved any changes to this device. Any changes or modifications to this device
could invalid the usage of the module.
Acconeer n’a pas approuvé aucun changement de ce dispositif. Tout changement ou toute
modification de ce dispositif pourrait invalider l’usage du module.
This device complies with Industry Canada’s licence-exempt RSSs. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must
accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit
pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
RF Exposure
Radiation Exposure Statement This equipment complies with Canada radiation exposure limits set
forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum
distance 20cm between the radiator & your body.
Déclaration d'exposition aux radiations
Cet équipement est conforme Canada limites d'exposition aux radiations dans un environnement non
contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à distance minimum de 20cm entre le radiateur et
votre corps.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com