Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5310 Datasheet(PDF) 23 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5310
Description  support High and low voltage SCP, two-way PD3.0 and other mobile power SOCs with all fast charging protocols
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5310 Datasheet(HTML) 23 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5310 Datasheet HTML 19Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 20Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 21Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 22Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 23Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 24Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 25Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 26Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 27Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 35 page
background image
IP5356
V1.1
Email: service@injoinic.com
23 / 35
Copyright © 2020, Injoinic Corp.
电量计
IP5356 支持外部设置电芯的初始化容量,利用电芯端电流和时间的积分来管理电芯的剩余容量,可以
精准的显示当前电芯的容量;
IP5356 外部 PIN 设定电芯初始容量公式:电池容量=R13*0.448 (mAH)。最大支持 60000mAH。
*IP5356_LED 系列的型号,LED5 pin 可做为 FCAP 容量设定 pin 脚
*IP5356_188 系列的型号,LED6 pin 可做为 FCAP 容量设定 pin 脚
LED6
/LED5
R13
图 16
电池容量配置电路图
典型电池容量配置表
R13 电阻值(欧姆)
对应设定的电芯容量(mAH) =R13*0.448 (mAH)
11K
5000
22K
10000
33K
15000
44K
20000
56K
25000
66.5K
30000
90K
40000
110K
50000
133K
60000
VSET(电池类型设定)
IP5356_LED 系列的型号支持 LED3
pin 选 4.20V、4.3V、4.35V、4.40V 电池。通过 VSET(LED3)
引脚设定电池类型,从而改变电量显示阈值、给电池充电的恒压电压以及保护电压。VSET 电阻大小和设定
的电池类型如下表所示
VSET 端电阻 Kohm
对应电池类型
NC
4.2V
62
4.3V
33
4.35V
10
4.4V
*IP5356_188 系列的型号默认配置为 4.2V 电芯类型,4.3V、4.35V、4.40V 需定制。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com