Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5310 Datasheet(PDF) 3 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5310
Description  support High and low voltage SCP, two-way PD3.0 and other mobile power SOCs with all fast charging protocols
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5310 Datasheet(HTML) 3 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

  IP5310 Datasheet HTML 1Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 2Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 35 page
background image
IP5356
V1.1
Email: service@injoinic.com
3 / 35
Copyright © 2020, Injoinic Corp.
1. 引脚定义
DMA1
DPA2
DMA2
VOUT2
VOUT2
VOUT1
VOUT1
VSYS
VSYS
31
32
33
34
35
36
38
37
39
40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
13
14
12
11
VCC
AGND
BAT
VIN
VIN
VBUS
VSYS
VSYS
LED6
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
LED1
IP5356
QFN40
41 EPAD
VBUS
图 2
IP5356 引脚图
IP5356 引脚说明
Pin Num
Pin Name
PIN 定义说明
1
LED2
电量显示灯驱动 LED2/I2C SDA
2
LED3
电量显示灯驱动 LED3/VSET 设定功能/I2C INT,VSET 功能只在 LED 灯显
的型号上才有用,在数码管型号上不能使用。
3、4、5、6、7
LX
DCDC 开关节点,连接电感
8
BST
内部高压驱动,连接电容到 LX
9
LED4
电量显示灯驱动 LED4
10
LED5
电量显示灯驱动 LED5/ FCAP 外部设定 pin,功能只能选择一个,出厂时
设定好
11
LED6
电量显示灯驱动 LED6/快充指示灯/lightning 输入解码 pin/FCAP 外部设
定 pin,上述功能只能选择一个,出厂时设定好
12、13、38、39
VSYS
系统输入输出公共节点
14、15
VBUS
USB C 口输入输出 VBUS 电源引脚
16、17
VIN
microUSB 口输入 VIN 充电电源引脚
18
BAT
电池供电节点
19
AGND
模拟地
20
VCC
芯片 3.3V 电压输出
21
KEY
按键和照明灯引脚
22
NTC
NTC 电阻检测引脚
23
DPB
MICRO USB 口手机快充智能识别 DP
24
DMB
MICRO USB 口手机快充智能识别 DM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com