Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5310 Datasheet(PDF) 5 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5310
Description  support High and low voltage SCP, two-way PD3.0 and other mobile power SOCs with all fast charging protocols
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5310 Datasheet(HTML) 5 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

  IP5310 Datasheet HTML 1Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 2Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 35 page
background image
IP5356
V1.1
Email: service@injoinic.com
5 / 35
Copyright © 2020, Injoinic Corp.
IP5566
3.1A
3.0A
1,2,3,4
-
-
-
QFN40
IP5322P
18W
4.0A
1,2,3,4
-
-
QFN32
IP5332
18W
4.0A
1,2,3,4
QFN32
IP5328P
18W
4.0A
1,2,3,4
QFN40
IP5356
22.5W
5.0A
数码管
-
QFN40
IP5358
22.5W
5.0A
数码管
-
QFN48
IP5568
22.5W
5.0A
数码管
-
QFN64
IP5356 常见定制型号说明
型号
电量显示
快充指示灯
容量设置
VSET
CL 解密+输入 PD
双 PD 输出
IP5356_188_BZ
188
不支持
LED6
4.2V
不支持
不支持
IP5356_188_BZ_4V35
188
不支持
LED6
4.35V
不支持
不支持
IP5356_188_CL_1W
188
不支持
固化 10000mAH
4.2V
LED6
不支持
IP5356_188_CL_2W
188
不支持
固化 20000mAH
4.2V
LED6
不支持
IP5356_LED_BZ
LED
LED6
LED5
LED3
不支持
不支持
IP5356_LED_CL
LED
不支持
LED5
LED3
LED6
不支持
IP5356_188_CC
188
不支持
LED6
4.2V
不支持
支持
IP5356_LED_CC
LED
LED6
LED5
LED3
不支持
支持
3. IC 印字说明
图 3
IP5356 丝印说明



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com