Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5310 Datasheet(PDF) 10 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5310
Description  support High and low voltage SCP, two-way PD3.0 and other mobile power SOCs with all fast charging protocols
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5310 Datasheet(HTML) 10 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5310 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 35 page
background image
IP5356
V1.1
Email: service@injoinic.com
10 / 35
Copyright © 2020, Injoinic Corp.
在电池低压状态,为了减小静态功耗,IP5356是没有手机插入检测功能的,也无法通过按键进行激活。
此时按键动作无法激活升压输出,但电量灯最低位会闪5s进行提示。
在锁定状态,必须要进入充电状态才能激活芯片功能。
充电
IP5356 拥有一个支持同步开关结构的恒流、恒压锂电池充电管理系统。可以自动匹配不同的充电电压
规格。
当电池电压小于3V时,采用200mA涓流充电;当电池电压大于3V,进入输入恒流充电,电池端最大充
电电流5.0A;当电池电压接近设定的电池电压时,进入恒压充电;当电池端充电电流小于400mA左右且电
池电压接近恒压电压时,停止充电。充电完成后,若电池电压低于4.1V后,重新开启电池充电。
IP5356 采用开关充电技术,开关频率 500kHz。VIN 5V 输入充电时,输入功率 10W;快充输入充电时,
输入功率 18W。电池端最大充电电流可达 5.0A,充电效率最高到 94%,能缩短 3/4 的充电时间。
IP5356 会自动调节充电电流大小,来适应不同负载能力的适配器。
IP5356 支持同充同放,在同充同放时,输入输出都是 5v。
升压
IP5356 集成一个支持高压输出的同步开关转换器系统,支持 5V~12V 宽电压范围输出,负载
能力分别为 5V—3.1A,9V—2.22A,12V—1.67A。开关频率 350KHz。内置软启动功能,防止在
启动时的冲击电流过大引起故障,集成输出过流,短路,过压,过温等保护功能,确保系统稳定
可靠的工作。
升压系统输出电流可随温度自动调节,确保 IC 温度在设定温度以下。
图 5
IP5356 VOUT=5V 效率曲线
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
I
OUT(mA)
IP5356 VOUT=5V 效率曲线
BAT=3.2V
BAT=3.8V
BAT=4.2V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com