Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5310 Datasheet(PDF) 24 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5310
Description  support High and low voltage SCP, two-way PD3.0 and other mobile power SOCs with all fast charging protocols
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5310 Datasheet(HTML) 24 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5310 Datasheet HTML 20Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 21Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 22Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 23Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 24Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 25Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 26Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 27Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 28Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 35 page
background image
IP5356
V1.1
Email: service@injoinic.com
24 / 35
Copyright © 2020, Injoinic Corp.
NTC 功能
IP5356 集成 NTC 功能,可检测电池温度。IP5356 工作的时候在 NTC pin 产生一个恒流源,
与外部 NTC 电阻来产生电压,IC 内部检测 NTC PIN 脚 的电压来判断当前电池的温度。
RNTC=10K
B=3380
ADC
NTC
NTC_ADC
20uA/80uA
图 17 电池 NTC 比较
1.2v
0.2v
NTC PIN电压
NTC放出电流
80uA
20uA
图 18 NTC 电压和放出电流关系
为了能更好的区分高温和低温时的温度,采用高温时,NTC 放出 80uA 电流,低温时,NTC 放出 20uA 电流。
当 NTC 放出电流为 80uA 时,NTC 电压高于 1200mV 时变为 20uA;当 NTC 放出电流为 20uA 时时,NTC
电压低于 200mV 时变 80uA
在充电状态下:
当 NTC 电压低于 0.38v,表示温度高于 45 度;停止充电
当 NTC 电压高于 0.55v,表示温度低于 0 度;停止充电
在放电状态下
当 NTC 电压低于 0.23v,表示温度高于 60 度;停止放电
当 NTC 电压高于 1.38v,表示温度低于-20 度;停止放电
如果方案不需要 NTC, 需要在 NTC 引脚对地接 10k 电阻,不能浮空或者直接接地。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com