Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5310 Datasheet(PDF) 1 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5310
Description  support High and low voltage SCP, two-way PD3.0 and other mobile power SOCs with all fast charging protocols
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5310 Datasheet(HTML) 1 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

  IP5310 Datasheet HTML 1Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 2Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 35 page
background image
IP5356
http://www.injoinic.com/
1 / 35
Version1.1
支持高低压 SCP、双向 PD3.0 等全部快充协议的移动电源 SOC
特性
同时支持多个 USB 口
2 个 USB A 口输出
1 个 USB B 口输入
1 个 USB C 口输入/输出
1 个 lightning 输入口
快充规格
任意一个口都支持快充
集成 QC2.0/QC3.0 输出快充协议
集成 FCP 输入/输出快充协议
集成 AFC 输入/输出快充协议
集成 SFCP 输入/输出快充协议
集成高低压 SCP 输出快充协议
集成 MTK PE+ 1.1&2.0 输出快充协议
集成 USB C DRP 协议,支持输入输出快充
兼容 BC1.2、苹果、三星手机快充
可定制支持 1 个 USB C 口输入输出+USB C 输出
集成 lightning 输入解码
集成 USB Power Delivery(PD2.0/PD3.0)协议
支持 PD2.0 双向输入/输出协议
支持 PD3.0 输入/输出,PPS 输出协议
支持 5V,9V,12V 电压档位输入
支持 5V,9V,12V 电压档位输出
PPS 支持 5~11V,20mV/step 输出电压档位
集成硬件的双向标记编解码(BMC)协议
集成物理层协议(PHY)
集成硬件 CRC
支持 Hard Reset
充电规格
支持 18w 充电,电池端充电电流最高可达 5.0A
自适应充电电流调节
支持 4.20V、4.3V、4.35V、4.40V 电池
放电规格
输出电流能力:
5V:3.1A
9V:2.22A
12V:1.67A
同步开关放电 5V 2A 效率达 95%以上
支持线补
电量显示
内置 14bit ADC 和电量计
支持 1 / 2/ 3 / 4 颗 LED 电量显示
支持 88、188 等各种数码管电量显示
智能识别 LED 电量显示灯数目
其他功能
自动检测手机插入和拔出
快充状态指示
支持电池温度检测
智能识别负载,轻负载自动进待机
内置照明灯驱动
支持 I2C 接口
多重保护、高可靠性
输入过压、欠压保护
输出过流、过压、短路保护
电池过充、过放、过流保护
IC 过温保护
充放电电池温度 NTC 保护
ESD 4KV,输入(含 CC 引脚)耐压 20V
BOM 极简
内置开关功率 MOS、路径 MOS
单电感实现充电、放电功能
封装规格:6mm × 6mm 0.5pitch QFN40
概述
IP5356 是一款集成 QC2.0 / QC3.0/SCP 输出快充协议、
FCP/AFC/SFCP 输入输出快充协议、MTK PE+ 1.1&2.0 输
出快充协议、USB C/PD2.0/PD3.0 输入输出协议、USB C
PD3.0 PPS 输出协议、兼容 BC1.2
/苹果/三星手机、同步升
/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电
源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
可同时支持 USB A x2,USB B,USB C 四个 USB 口,单独
使用任何一个 USB 口都可以支持快充,同时使用两个及以
上输出口时,只支持 5V。
IP5356 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现降
压与升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整
体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5356 的同步开关升压系统可提供最大 22.5W 输出能
力。Boost 空载时,自动进入休眠状态。
IP5356 的同步开关充电系统,支持
18W 充电,电池端
充电电流高达 5.0A。内置 IC 温度、电池温度和输入电压控
制环路,智能调节充电电流。
IP5356 内置 USB C&PD2.0/PD3.0 协议。
IP5356 内置 14bit ADC,内置电流采样电路,精确测量
电池电压和电流。IP5356 内置电量计算法,可准确获取电
池电量信息。可设置电池容量,以精准显示电池电量。
IP5356 支持 1/2/4 颗 LED 电量显示,支持 88、188 等
各种数码管电量显示;支持照明功能;支持按键。
IP5356 支持 I2C 控制接口。
应用产品
移动电源、充电宝
手机、平板电脑等便携设备


Similar Part No. - IP5310

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Injoinic Technology Co....
IP5310 INJOINIC-IP5310 Datasheet
1Mb / 9P
Integrated 7 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP5310 INJOINIC-IP5310 Datasheet
1,002Kb / 11P
Integrated 9 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP5310 INJOINIC-IP5310 Datasheet
976Kb / 10P
Integrated 8 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP5310 INJOINIC-IP5310 Datasheet
897Kb / 11P
Integrated 10 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP5310 INJOINIC-IP5310 Datasheet
905Kb / 11P
Integrated 10 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
More results

Similar Description - IP5310

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
IK Semicon Co., Ltd
IN82C55 IKSEMICON-IN82C55 Datasheet
422Kb / 22P
Compatible with all Intel and Most Other Microprocessors
logo
Injoinic Technology Co....
IP5207T INJOINIC-IP5207T Datasheet
974Kb / 13P
Ultra High Efficiency 1A Charging 1.2A Discharge Support NTC Mobile Power SOC
IP5318 INJOINIC-IP5318 Datasheet
1Mb / 27P
4.8A charging, 18W discharge, integrated input and output fast charging function mobile power supply SOC
IP5328P INJOINIC-IP5328P Datasheet
2Mb / 27P
Mobile power SOC supporting multiple protocols such as bidirectional PD3.0 fast charging
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM5805B HMSEMI-HM5805B Datasheet
739Kb / 7P
1A switch charging and discharging mobile power management solution
HM5822 HMSEMI-HM5822 Datasheet
1Mb / 8P
Mobile power / charging treasure
HM1596A HMSEMI-HM1596A Datasheet
1,008Kb / 14P
18W PD output, integrated multiple fast charging output protocols
logo
Injoinic Technology Co....
IP5332 INJOINIC-IP5332 Datasheet
2Mb / 24P
Support bidirectional PD3.0 fast charging and other mobile power SOC with multiple protocols
Version 0.2 2015
IP5389 INJOINIC-IP5389 Datasheet
2Mb / 32P
Supports two-way SCP, VOOC, PD3.0 and other fast charging protocols, supports 2~5 cells in series Integrated buck-boost driver, maximum power 100W mobile power supply SOC
Version1.2 2021
IP5568 INJOINIC-IP5568 Datasheet
2Mb / 42P
Support wireless charging TX/RX 、SCP、VOOC、Bi-directional PD3.0 and Fast Charge protocol Power Bank SOC
V1.31 2019
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com